công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2437 bảng dữ liệu(PDF) 188 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2437
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer
PDF  746 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2437 bảng dữ liệu(HTML) 188 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2437 Datasheet HTML 184Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 185Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 186Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 187Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 188Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 189Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 190Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 191Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 192Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 188 / 746 page
background image
Rev. 1.00, 09/03, page 150 of 704
• P23/TIOCD0/TCLKB/A11/AD11
When the TIOCD0/TCLKBS bit in PTCNT2 is cleared to 0, this pin can be used as the
TIOCD0/TCLKB pin.
According to operating modes, the TPU channel 0 settings by the MD3 to MD0 bits in
TMDR_0, the IOD3 to IOD0 bits in TIORL_0, and the CCLR2 to CCLR0 bits in TCR_0, and
the combination of the TPSC2 to TPSC0 bits in TCR_0 to TCR_2, the TIOCD0/TCLKBS bit,
and the P23DDR bit, pin functions change as follows.
• Extended Mode (EXPE = 1)
Normal Extended Mode (ADMXE = 0)
Multiplex Extended Mode (ADMXE = 1)
P23DDR
0
1
P23 input pin
A11 output pin
AD11 I/O pin
TIOCD0 input pin*
1
Pin function
TCLKB input pin*
2
• Single-Chip Mode (EXPE = 0)
TIOCD0/
TCLKBS
0
1
TPU channel
0 setting
Table below (2)
Table below (1)
P23DDR
0
1
0
1
P23 input pin
P23 output pin
TIOCD0 input pin*
1
TIOCD0 output
pin
Pin function
TCLKB input pin*
2
P23 input pin
P23 output pin
TPU channel
0 setting
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
MD3 to MD0
B'0000
B'0010
B'0011
IOD3 to IOD0
B'0000
B'0100
B'1xxx
B'0001 to B'0011
B'0101 to B'0111
B'xx00
Other than B'xx00
CCLR2 to
CCLR0
Other than
B'110
B'110
Output
function
Output compare
output
PWM mode
2 output



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com