công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2437 bảng dữ liệu(PDF) 197 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2437
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer
PDF  746 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2437 bảng dữ liệu(HTML) 197 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2437 Datasheet HTML 193Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 194Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 195Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 196Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 197Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 198Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 199Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 200Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 201Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 197 / 746 page
background image
Rev. 1.00, 09/03, page 159 of 704
• P33/D11/ExIRQ3
When the IRQ3S bit in PTCNT1 is set to 1, this pin can be used as the
ExIRQ3 pin.
The pin function is switched as shown below according to the operating mode, the IRQ3S bit,
and the P33DDR bit.
Extended Mode (EXPE = 1)
Normal
Extended Mode
(ADMXE = 0)
Multiplex Extended Mode
(ADMXE = 1)
Single-Chip Mode (EXPE = 0)
P33DDR
0
1
0
1
D11 I/O pin
P33 input pin
P33 output pin
P33 input pin
P33 output pin
Pin function
ExIRQ3 input pin*
Note:
*
When the IRQ3S bit in PTCNT1 is set to 1, this pin functions as the
ExIRQ3 input pin.
• P32/D10/ExIRQ2
When the IRQ2S bit in PTCNT1 is set to 1, this pin can be used as the
ExIRQ2 pin.
The pin function is switched as shown below according to the operating mode, the IRQ2S bit,
and the P32DDR bit.
Extended Mode (EXPE = 1)
Normal
Extended Mode
(ADMXE = 0)
Multiplex Extended Mode
(ADMXE = 1)
Single-Chip Mode (EXPE = 0)
P32DDR
0
1
0
1
D10 I/O pin
P32 input pin
P32 output pin
P32 input pin
P32 output pin
Pin function
ExIRQ2 input pin*
Note:
*
When the IRQ2S bit in PTCNT1 is set to 1, this pin functions as the
ExIRQ2 input pin.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com