công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2437 bảng dữ liệu(PDF) 727 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2437
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer
PDF  746 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2437 bảng dữ liệu(HTML) 727 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2437 Datasheet HTML 723Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 724Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 725Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 726Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 727Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 728Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 729Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 730Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 731Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 727 / 746 page
background image
Rev. 1.00, 09/03, page 689 of 704
tTRGS
Figure 24.25 A/D Converter External Trigger Input Timing
Table 24.9
I
2C Bus Interface Timing
V
CC = 3.0 to 3.6 V, VSS = 0.0 V, Ta = –20 to +75°C, unless otherwise indicated.
Test
Values
Reference
Item
Symbol
Condition
Min.
Typ.
Max.
Unit
Figure
SCL input cycle time
t
SCL
12t
cyc + 600
—
—
ns
Figure
24.26
SCL input high width
t
SCLH
3t
cyc + 300
—
—
ns
SCL input low width
t
SCLL
5t
cyc + 300
—
—
ns
SCL and SDA input
fall time
t
Sf
—
—
300
ns
SCL and SDA input
spike pulse removal
time
t
SP
—
—
1t
cyc
ns
SDA input bus-free
time
t
BUF
5t
cyc
—
—
ns
Start condition input
hold time
t
STAH
3t
cyc
—
—
ns
Retransmission start
condition input setup
time
t
STAS
3t
cyc
—
—
ns
Setup time for stop
condition input
t
STOS
3t
cyc
—
—
ns
Data-input setup time t
SDAS
1t
cyc+20
—
—
ns
Data-input hold time
t
SDAH
0
—
—
ns
Capacitive load of
SCL and SDA
c
b
0
—
400
pF
SCL and SDA output
fall time
t
Sf
—
—
300
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com