công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2437 bảng dữ liệu(PDF) 683 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2437
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer
PDF  746 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2437 bảng dữ liệu(HTML) 683 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2437 Datasheet HTML 679Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 680Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 681Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 682Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 683Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 684Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 685Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 686Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 687Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 683 / 746 page
background image
Rev. 1.00, 09/03, page 645 of 704
Register Name
Abbreviation
Number
of Bits
Address Module
Data Bus
Width
Number of
Access
States
Timer control/status register
TCSR
8
H'FFBC
(Read)
WDT
16
2
Peripheral clock select register
PCSR
8
H'FFC0
PWM
8
2
PWM output enable register
PWOER
8
H'FFC3
PWM
8
2
PWM data polarity register
PWDPR
8
H'FFC5
PWM
8
2
PWM register select
PWSL
8
H'FFC6
PWM
8
2
PWM data registers 7 to 0
PWDR7 to
PWDR0
8
H'FFC7
PWM
8
2
PWMX (D/A) data register A
DADRA
16
H'FFC8
PWMX
8
4
PWMX (D/A) control register
DACR
8
H'FFC8
PWMX
8
2
PWMX (D/A) data register B
DADRB
16
H'FFCA
PWMX
8
4
PWMX (D/A) counter H
DACNTH
8
H'FFCA
PWMX
8
4
PWMX (D/A) counter L
DACNTL
8
H'FFCA
PWMX
8
4
Timer start register
TSTR
8
H'FFCC
TPU
common
16
2
Timer synchro register
TSYR
8
H'FFCD
TPU
common
16
2
Timer control register_0
TCR_0
8
H'FFD0
TPU_0
16
2
Timer mode register_0
TMDR_0
8
H'FFD1
TPU_0
16
2
Timer I/O control register H_0
TIORH_0
8
H'FFD2
TPU_0
16
2
Timer I/O control register L_0
TIORL_0
8
H'FFD3
TPU_0
16
2
Timer interrupt enable register_0
TIER_0
8
H'FFD4
TPU_0
16
2
Timer status register_0
TSR_0
8
H'FFD5
TPU_0
16
2
Timer counter_0
TCNT_0
16
H'FFD6
TPU_0
16
2
Timer general register A_0
TGRA_0
16
H'FFD8
TPU_0
16
2
Timer general register B_0
TGRB_0
16
H'FFDA
TPU_0
16
2
Timer general register C_0
TGRC_0
16
H'FFDC
TPU_0
16
2
Timer general register D_0
TGRD_0
16
H'FFDE
TPU_0
16
2
Timer control register_1
TCR_1
8
H'FFE0
TPU_1
16
2
Timer mode register_1
TMDR_1
8
H'FFE1
TPU_1
16
2
Timer I/O control register_1
TIOR_1
8
H'FFE2
TPU_1
16
2
Timer interrupt enable register_1
TIER_1
8
H'FFE4
TPU_1
16
2
Timer status register_1
TSR_1
8
H'FFE5
TPU_1
16
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com