công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2437 bảng dữ liệu(PDF) 679 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2437
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer
PDF  746 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2437 bảng dữ liệu(HTML) 679 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2437 Datasheet HTML 675Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 676Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 677Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 678Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 679Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 680Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 681Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 682Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 683Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 679 / 746 page
background image
Rev. 1.00, 09/03, page 641 of 704
Register Name
Abbreviation
Number
of Bits
Address Module
Data Bus
Width
Number of
Access
States
Edge sense register_1
SEDGR_1
8
H'FE57
Timer
connection_1
8
2
Timer control register Y_1
TCRY_1
8
H'FE58
TMRY_1
8
2
Timer control/status register Y_1
TCSRY_1
8
H'FE59
TMRY_1
8
2
Time constant register AY_1
TCORAY_1
8
H'FE5A
TMRY_1
8
2
Time constant register BY_1
TCORBY_1
8
H'FE5B
TMRY_1
8
2
Timer counter Y_1
TCNTY_1
8
H'FE5C
TMRY_1
8
2
Timer input select register_1
TISR_1
8
H'FE5D
TMRY_1
8
2
Flash code control/status register FCCS
8
H'FD9B
Flash
memory
8
2
Flash program code select
register
FPCS
8
H'FE91
Flash
memory
8
2
Flash erase code select register
FECS
8
H'FE92
Flash
memory
8
2
Flash key code register
FKEY
8
H'FE94
Flash
memory
8
2
Flash MAT select register
FMATS
8
H'FE95
Flash
memory
8
2
Flash transfer destination address
register
FTDAR
8
H'FE96
Flash
memory
8
2
Mode control register
MDCR
8
H'FEB0
SYSTEM
8
2
System control register
SYSCR
8
H'FEB1
SYSTEM
8
2
Standby control register
SBYCR
8
H'FEB2
SYSTEM
8
2
System clock control register
SCKCR
8
H'FEB3
SYSTEM
8
2
Module stop control register H
MSTPCRH
8
H'FEB4
SYSTEM
8
2
Module stop control register L
MSTPCRL
8
H'FEB5
SYSTEM
8
2
Extension module stop control
register H
EXMSTPCRH 8
H'FEB6
SYSTEM
8
2
Extension module stop control
register L
EXMSTPCRL 8
H'FEB7
SYSTEM
8
2
Timer extended control register
TECR
8
H'FEB8
SYSTEM
8
2
Port register 0
PORT0
8
H'FEC0
PORT
8
2
Port register 1
PORT1
8
H'FEC1
PORT
8
2
Port register 2
PORT2
8
H'FEC2
PORT
8
2
Port register 3
PORT3
8
H'FEC3
PORT
8
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com