công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2111B bảng dữ liệu(PDF) 551 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2111B
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer
PDF  582 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2111B bảng dữ liệu(HTML) 551 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2111B Datasheet HTML 547Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 548Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 549Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 550Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 551Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 552Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 553Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 554Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 555Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 551 / 582 page
background image
Rev. 1.00, 05/04, page 517 of 544
Item
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test
Conditions
3.0
—
3.6
Operating
Analog power supply voltage*
1
AV
CC
2.0
—
3.6
V
Idle/not
used
RAM standby voltage
V
RAM
2.0
—
—
V
Notes: 1. Do not leave the AV
CC, AVref, and AVSS pins open even if the A/D converter is not used.
Even if the A/D converter is not used, apply a value in the range 2.0 V to 3.6 V to AV
CC
and AV
ref pins by connection to the power supply (VCC), or some other method. Ensure
that AV
ref ≤ AVCC.
2. Current dissipation values are for V
IH min = VCC – 0.2 V, VCCB – 0.2 V, and
V
IL max = 0.2 V with all output pins unloaded and the on-chip pull-up MOSs in the off
state.
3. The values are for V
RAM ≤ VCC < 3.0 V, VIH min = VCC– 0.2 V, VCCB – 0.2 V, and
V
IL max = 0.2 V.
4. The port A characteristics depend on V
CCB, and the other pins characteristics depend
on V
CC.
5. For flash memory programming/erasure, the applicable range is V
CC = 3.0 V to 3.6 V.
Table 22.2
DC Characteristics (3) When LPC Function is Used
Conditions: V
CC = 3.0 V to 3.6 V, VCCB = 3.0 V to 5.5 V, AVCC* = 3.0 V to 3.6 V,
AV
ref* = 3.0 V to AVCC, VSS = AVSS*
1 = 0 V, T
a = –20 to +75°C
Item
Symbol
Min.
Max.
Unit
Test
Conditions
Input high
voltage
P37 to P30,
P83 to P80,
PB1, PB0
V
IH
V
CC × 0.5
—
V
Input low
voltage
P37 to P30,
P83 to P80,
PB1, PB0
V
IL
—
V
CC × 0.3
V
Output high
voltage
P37, P33 to P30,
P82 to P80,
PB1, PB0
V
OH
V
CC × 0.9
—
V
I
OH = –0.5
mA
Output low
voltage
P37, P33 to P30,
P82 to P80,
PB1, PB0
V
OL
—
V
CC × 0.1
V
I
OL = 1.5 mA
Note:
*
Do not leave the AV
CC, AVref, and AVSS pins open even if the A/D converter is not used.
Even if the A/D converter is not used, apply a value in the range 2.0 V to 3.6 V to AV
CC
and AV
ref pins by connection to the power supply (VCC), or some other method. Ensure
that AV
ref ≤ AVCC.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com