công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2111B bảng dữ liệu(PDF) 550 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2111B
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer
PDF  582 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2111B bảng dữ liệu(HTML) 550 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2111B Datasheet HTML 546Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 547Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 548Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 549Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 550Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 551Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 552Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 553Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 554Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 550 / 582 page
background image
Rev. 1.00, 05/04, page 516 of 544
Table 22.2
DC Characteristics (2)
Conditions: V
CC = 3.0 V to 3.6 V*
5, V
CCB = 3.0 V to 5.5 V, AVCC*
1 = 3.0 V to 3.6 V,
AV
ref*
1 = 3.0 V to AV
CC, VSS = AVSS*
1 = 0 V, T
a = –20 to +75°C
Item
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test
Conditions
RES
—
—
10.0
STBY, NMI, MD1,
MD0
—
—
1.0
V
in = 0.5 to
V
CC – 0.5 V
Input
leakage
current
Port 7
I
in
—
—
1.0
µA
V
in = 0.5 to
AV
CC – 0.5 V
Three-state
leakage
current
(off state)
Ports 1 to 6, 8, 9,
A*
4, and B to G
I
TSI
—
—
1.0
µA
V
in = 0.5 to
V
CC – 0.5 V,
V
in = 0.5 to
V
CCB – 0.5 V
Ports 1 to 3
5
—
150
Ports 6 and B to F
30
—
300
Input pull-up
MOS current
Ports A*
4
–I
P
30
—
600
µA
V
in = 0 V,
V
CC = 3.0 V
to 3.6 V
V
CCB = 3.0 V
to 5.5 V
RES
—
—
80
pF
NMI
(4)
—
—
50
pF
Input
capacitance
Input pins except (4)
above
C
in
—
—
10
pF
V
in = 0 V,
f = 1 MHz,
T
a = 25°C
Normal operation
—
30
40
mA
f = 10 MHz
Sleep mode
—
20
32
mA
f = 10 MHz
—
1
5.0
T
a ≤ 50°C
Current
dissipation*
2
Standby mode*
3
I
CC
—
—
20.0
µA
50°C < T
a
During A/D
conversion
—
1.2
2.0
mA
Analog power
supply
current
Idle
Al
CC
—
0.01
5.0
µA
AV
CC = 2.0 V
to 3.6 V
During A/D
conversion
—
0.5
1.0
mA
Reference
power supply
current
Idle
Al
ref
—
0.01
5.0
µA
AV
ref = 2.0 V
to AV
CC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com