công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2111B bảng dữ liệu(PDF) 548 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2111B
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer
PDF  582 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2111B bảng dữ liệu(HTML) 548 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2111B Datasheet HTML 544Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 545Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 546Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 547Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 548Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 549Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 550Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 551Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 552Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 548 / 582 page
background image
Rev. 1.00, 05/04, page 514 of 544
22.2
DC Characteristics
Table 22.2 lists the DC characteristics. Permitted output current values and bus drive
characteristics are shown in tables 22.3 and 22.4, respectively.
Table 22.2
DC Characteristics (1)
Conditions: V
CC = 3.0 V to 3.6 V*
7, V
CCB = 3.0 V to 5.5 V, AVCC*
1 = 3.0 V to 3.6 V,
AV
ref*
1 = 3.0 V to AV
CC, VSS = AVSS*
1 = 0 V, T
a = –20 to +75°C
Item
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test
Conditions
V
T
–
V
CC × 0.2
V
CCB × 0.2
—
—
V
T
+
—
—
V
CC × 0.7
V
CCB × 0.7
Schmitt
trigger input
voltage
P67 to
P60*
2,
KIN15 to KIN8,
IRQ2 to IRQ0*3,
IRQ5 to IRQ3
(1)*
8
V
T
+ – V
T
–
V
CC × 0.05
V
CCB × 0.05
—
—
V
RES, STBY,
NMI, MD1, MD0
V
CC × 0.9
—
V
CC +0.3
EXTAL
V
CC × 0.7
—
V
CC +0.3
Input high
voltage
PA7 to PA0*
7
(2)
V
IH
V
CCB × 0.7
—
V
CCB + 0.3
V
Port 7
V
CC × 0.7
—
AV
CC + 0.3
P97, P86, P52,
P42, and Port G
(2)
V
CC × 0.7
—
5.5
Input pins except (1)
and (2) above
V
IH
V
CC × 0.7
—
V
CC + 0.3
RES, STBY,
MD1, MD0
(3)
V
IL
–0.3
—
V
CC × 0.1
V
CCB × 0.2
V
CCB = 3.0 V
to 4.0 V
PA7 to PA0
–0.3
—
0.8
V
CCB = 4.0 V
to 5.5 V
Input low
voltage
NMI, EXTAL,
input pins except (1)
and (3) above
–0.3
—
V
CC × 0.2
V
V
CC = 3.0 V to
3.6 V
V
CC – 0.5
V
CCB – 0.5
—
—
V
I
OH = –200 µA
All output pins (except
P97, P86, P52, P42,
and Port G) *
4, *5, *6
V
CC – 1.0
V
CCB – 1.0
—
—
V
I
OH = –1 mA,
(V
CC = 3.0 V to
3.6 V,
V
CCB = 3.0 V
to 4.5 V)
Output high
voltage
P97, P86, P52, P42,
and Port G*
4
V
OH
0.5
—
—
V
I
OH = –200 µA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com