công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2111B bảng dữ liệu(PDF) 552 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2111B
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer
PDF  582 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2111B bảng dữ liệu(HTML) 552 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2111B Datasheet HTML 548Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 549Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 550Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 551Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 552Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 553Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 554Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 555Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 556Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 552 / 582 page
background image
Rev. 1.00, 05/04, page 518 of 544
Table 22.3
Permissible Output Currents
Conditions:
V
CC = 3.0 V to 3.6 V, VCCB = 3.0 V to 5.5 V, VSS = 0 V, Ta = –20 to +75°C
Item
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
SCL1, SCL0,
SDA1, SDA0,
PS2AC to PS2CC,
PS2AD to PS2CD,
PA7 to PA4,
ExSDAA, ExSCLA,
ExSDAB, ExSCLB
(bus drive function
selected)
—
—
10
Ports 1, 2, 3
—
—
2
RESO
—
—
1
Permissible
output
low current
(per pin)
Other output pins
I
OL
—
—
1
mA
Total of ports 1, 2,
and 3
—
—
40
Permissible
output
low current
(total)
Total of all output
pins, including the
above
∑ I
OL
—
—
60
mA
Permissible
output
high current
(per pin)
All output pins
–I
OH
—
—
2
mA
Permissible
output
high current
(total)
Total of all output
pins
∑ –I
OH
—
—
30
mA
Notes: 1. To protect chip reliability, do not exceed the output current values in table 22.3.
2. When driving a Darlington pair or LED, always insert a current-limiting resistor in the
output line, as show in figures 22.1 and 22.2.
2 k
Ω
This LSI
Port
Darlington pair
Figure 22.1 Darlington Pair Drive Circuit (Example)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com