công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2111B bảng dữ liệu(PDF) 555 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2111B
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer
PDF  582 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2111B bảng dữ liệu(HTML) 555 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2111B Datasheet HTML 551Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 552Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 553Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 554Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 555Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 556Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 557Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 558Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 559Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 555 / 582 page
background image
Rev. 1.00, 05/04, page 521 of 544
22.3.1
Clock Timing
Table 22.5 shows the clock timing. The clock timing specified here covers clock (
φ) output and
clock pulse generator (crystal) and external clock input (EXTAL pin) oscillation settling times.
For details on external clock input (EXTAL pin and EXCL pin) timing, see section19, Clock Pulse
Generator.
Table 22.5
Clock Timing
Condition:
V
CC = 3.0 V to 3.6 V, VCCB = 3.0 V to 5.5 V, VSS = 0 V, φ = 4 MHz to maximum
operating frequency, T
a = –20 to +75°C
Condition
10 MHz
Item
Symbol
Min.
Max.
Unit
Reference
Clock cycle time
t
cyc
100
250
ns
Clock high pulse width
t
CH
30
—
ns
Clock low pulse width
t
CL
30
—
ns
Clock rise time
t
Cr
—
20
ns
Clock fall time
t
Cf
—
20
ns
Figure 22.5
Oscillation settling time at reset (crystal)
t
OSC1
20
—
ms
Oscillation settling time in software
standby (crystal)
t
OSC2
8
—
ms
External clock output stabilization delay
time
t
DEXT
500
—
µs
Figure 22.6
Figure 22.7



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com