công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2111B bảng dữ liệu(PDF) 547 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2111B
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer
PDF  582 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2111B bảng dữ liệu(HTML) 547 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2111B Datasheet HTML 543Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 544Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 545Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 546Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 547Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 548Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 549Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 550Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 551Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 547 / 582 page
background image
Rev. 1.00, 05/04, page 513 of 544
Section 22 Electrical Characteristics
22.1
Absolute Maximum Ratings
Table 22.1 lists the absolute maximum ratings.
Table 22.1
Absolute Maximum Ratings
Item
Symbol
Value
Unit
Power supply voltage
V
CC, VCL
–0.3 to +4.3
V
I/O buffer power supply voltage
V
CCB
–0.3 to +7.0
V
Input voltage (except ports 7, A, P97, P86, P52, P42,
and port G)
V
in
–0.3 to V
CC +0.3
V
Input Voltage (port A)
V
in
–0.3 to V
CCB +0.3
V
Input voltage (P97, P86, P52, P42 and port G)
V
in
–0.3 to +7.0
V
Input voltage (port 7)
V
in
–0.3 to AV
CC + 0.3
V
Reference supply voltage
AV
ref
–0.3 to AV
CC + 0.3
V
Analog power supply voltage
AV
CC
–0.3 to +4.3
V
Analog input voltage
V
AN
–0.3 to AV
CC +0.3
V
Operating temperature
T
opr
–20 to +75
°C
Operating temperature (flash memory
programming/erasing)
T
opr
–20 to +75
°C
Storage temperature
T
stg
–55 to +125
°C
Caution: Permanent damage to the chip may result if absolute maximum ratings are exceeded.
Ensure so that the impressed voltage does not exceed 4.3 V for pins for which the
maximum rating is determined by the voltage on the V
CC, AVCC, and VCL pins, or 7.0 V for
pins for which the maximum rating is determined by V
CCB.
The V
CC and VCL pins must be connected to the Vcc power supply.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com