công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2111B bảng dữ liệu(PDF) 546 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2111B
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer
PDF  582 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2111B bảng dữ liệu(HTML) 546 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2111B Datasheet HTML 542Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 543Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 544Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 545Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 546Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 547Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 548Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 549Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 550Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 546 / 582 page
background image
Rev. 1.00, 05/04, page 512 of 544
Lower Address
Register Name
Register Select Condition
Module Name
H'FFEA
TCSR_1
No condition
WDT_1
TCNT_1 (write)
H’FFEB
TCNT_1 (read)
H'FFF0
TCR_X
TMRX/Y = 0 in
TCONRS
TMR_X
TCR_Y
MSTP8 = 0,
HIE = 0 in
SYSCR
TMRX/Y = 1 in
TCONRS
TMR_Y
H'FFF1
KMIMR
MSTP2 = 0, HIE = 0 in SYSCR
INT
TCSR_X
TMRX/Y = 0 in
TCONRS
TMR_X
TCSR_Y
MSTP8 = 0,
HIE = 0 in
SYSCR
TMRX/Y = 1 in
TCONRS
TMR_Y
H'FFF2
KMPCR
MSTP2 = 0, HIE = 1 in SYSCR
PORT
TICRR
TMRX/Y = 0 in
TCONRS
TMR_X
TCORA_Y
MSTP8 = 0,
HIE = 0 in
SYSCR
TMRX/Y = 1 in
TCONRS
TMR_Y
H'FFF3
KMIMRA
MSTP2 = 0, HIE = 1 in SYSCR
INT
TICRF
TMRX/Y = 0 in
TCONRS
TMR_X
TCORB_Y
MSTP8 = 0,
HIE = 0 in
SYSCR
TMRX/Y = 1 in
TCONRS
TMR_Y
H'FFF4
TCNT_X
TMRX/Y = 0 in
TCONRS
TMR_X
TCNT_Y
MSTP8 = 0,
HIE = 0 in
SYSCR
TMRX/Y = 1 in
TCONRS
TMR_Y
H'FFF5
TCORC
TMRX/Y = 0 in
TCONRS
TMR_X
TISR
MSTP8 = 0,
HIE = 0 in
SYSCR
TMRX/Y = 1 in
TCONRS
TMR_Y
H'FFF6
TCORA_X
H'FFF7
TCORB_X
MSTP8 = 0,
HIE = 0 in
SYSCR
TMRX/Y = 0 in
TCONRS
H'FFFC
TCONRI
MSTP8 = 0, HIE = 0 in SYSCR
TMR_X
H'FFFE
TCONRS
MSTP8 = 0, HIE = 0 in SYSCR
TMR_Y
Note:
*
The program development tool (emulator) does not support these registers.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com