| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SH7014 bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SH7014 bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - Renesas Technology Corp |
|
45 / 754 page ![]() 1. SH7014/16/17 Overview Rev.5.00 Sep. 27, 2007 Page 11 of 716 REJ09B0398-0500 Pin No. MCU Mode Programmer Mode 31 PB8/ IRQ6/A20/WAIT NC 32 PB9/ IRQ7/A21 NC 33 V SS V SS 34 PA14/ RD NC 35 WDTOVF NC 36 PA13/ WRH NC 37 V CC V CC 38 PA12/ WRL NC 39 V SS V SS 40 PA11/ CS1 NC 41 PA10/ CS0 NC 42 PA9/TCLKD/ IRQ3 CE 43 PA8/TCLKC/ IRQ2 OE 44 PA7/TCLKB/ CS3 WE 45 PA6/TCLKA/ CS2 NC 46 PA5/SCK1/ DREQ1/IRQ1 V CC 47 PA4/TXD1 NC 48 PA3 /RXD1 NC 49 PA2/SCK0/ DREQ0/IRQ0 V CC 50 PA1/TXD0 V CC 51 PA0/RXD0 NC 52 PD15/D15 NC 53 PD14/D14 NC 54 PD13/D13 NC 55 V SS V SS 56 PD12/D12 NC 57 PD11/D11 NC 58 PD10/D10 NC 59 PD9/D9 NC 60 PD8/D8 NC 61 V SS V SS 62 PD7/D7 D7 63 PD6/D6 D6 |