công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2114R bảng dữ liệu(PDF) 774 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2114R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Renesas 16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1038 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2114R bảng dữ liệu(HTML) 774 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2114R Datasheet HTML 770Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 771Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 772Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 773Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 774Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 775Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 776Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 777Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 778Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 774 / 1038 page
background image
Section 19 A/D Converter
Rev. 3.00 Jul. 14, 2005 Page 726 of 986
REJ09B0098-0300
Table 19.3
A/D Conversion Time (Single Mode)
CKS = 0
CKS = 1*
Item
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A/D conversion start delay time
t
D
10
17
6
9
Input sampling time
t
SPL
63
31
A/D conversion time
t
CONV
259
266
131
134
Notes: Values in the table indicate the number of states.
* in the table indicates that the system clock (
φ) is 16 MHz or lower.
19.4.4
External Trigger Input Timing
A/D conversion can be externally triggered. When the TRGS1 and TRGS0 bits are set to B
′11 in
ADCR, an external trigger is input to the
ADTRG pin. The ADST bit in ADCSR is set to 1 at the
falling edge of the
ADTRG pin, thus starting A/D conversion. Other operations, in both single and
scan modes, are the same as when the ADST bit has been set to 1 by software. Figure 19.3 shows
the timing.
φ
ADTRG
Internal trigger
signal
ADST
A/D conversion
Figure 19.3 External Trigger Input Timing



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com