công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2114R bảng dữ liệu(PDF) 77 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2114R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Renesas 16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1038 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2114R bảng dữ liệu(HTML) 77 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2114R Datasheet HTML 73Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 74Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 75Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 76Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 77Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 78Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 79Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 80Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 81Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 77 / 1038 page
background image
Section 2 CPU
Rev. 3.00 Jul. 14, 2005 Page 29 of 986
REJ09B0098-0300
SP (ER7)
Free area
Stack area
Figure 2.8 Stack
2.4.2
Program Counter (PC)
This 24-bit counter indicates the address of the next instruction the CPU will execute. The length
of all CPU instructions is 2 bytes (one word), so the least significant PC bit is ignored. (When an
instruction is fetched for read, the least significant PC bit is regarded as 0.)
2.4.3
Extended Control Register (EXR)
EXR does not affect operation in this LSI.
Bit
Bit Name
Initial Value
R/W
Description
7
T
0
R/W
Trace Bit
Does not affect operation in this LSI.
6 to 3 –
All 1
R
Reserved
These bits are always read as 1.
2 to 0 I2
I1
I0
1
1
1
R/W
R/W
R/W
Interrupt Mask Bits 2 to 0
Do not affect operation in this LSI.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com