công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/20223 bảng dữ liệu(PDF) 453 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/20223
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/Tiny Series
PDF  992 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/20223 bảng dữ liệu(HTML) 453 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/20223 Datasheet HTML 449Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 450Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 451Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 452Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 453Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 454Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 455Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 456Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 457Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 453 / 992 page
background image
Section 14 Timer RB
Rev. 1.00 Oct. 03, 2008 Page 427 of 962
REJ09B0465-0100
Figure 14.2 shows an operation example of the timer RB in programmable waveform generation
mode.
TRBIF in TRBIR
Count source
Timer RB prescaler
underflow signal
Timer RB counter
TRBO pin output
TOPL in TRBIOC
Set to 1 by a program.
Conditions for the above operation:
TSTART in TRBCR
"1"
"0"
"1"
"0"
"1"
"0"
"1"
"0"
H'00
Set to 0 by a program
TRBPRE=H'01, TRBPR=H'01, TRBSC=H'02
TOCNT = 0 in TRBIOC (Timer RB waveform is output from the TRBO pin.)
H'01
H'00
H'00
Primary period
Primary period
Secondary period
Waveform output is started. Waveform output is inverted.
Timer RB
secondary reload
Timer RB
primary reload
Set to 0 by a program.
Waveform output is started
H'01
H'02
H'01
H'02
Figure 14.2 Operation in Programmable Waveform Generation Mode



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com