| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
R5F72115D160FPV bảng dữ liệu(PDF) 264 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R5F72115D160FPV bảng dữ liệu(HTML) 264 Page - Renesas Technology Corp |
|
264 / 1228 page ![]() Section 8 Bus State Controller (BSC) Rev. 2.00 May. 08, 2008 Page 240 of 1200 REJ09B0344-0200 T1 CK A25 to A0 CS5 RD/ WR RD D15/D7 to D0 WEn D15/D7 to D0 BS Read Write T2 DACKn* Ta1 Ta2 Ta3 AH Address Address Data Data Note: * The waveform for DACKn is when active low is specified. Figure 8.10 Access Timing for MPX Space (Address Cycle No Wait, Data Cycle No Wait) |