| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ORSPI4 bảng dữ liệu(PDF) 222 Page - Lattice Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ORSPI4 bảng dữ liệu(HTML) 222 Page - Lattice Semiconductor |
|
222 / 263 page ![]() Lattice Semiconductor ORCA ORSPI4 Data Sheet 222 AE17 - - VDD15 VDD15 - - AE18 - - VDD15 VDD15 - - AE19 - - VDD15 VDD15 - - AE20 - - VDD15 VDD15 - - AE21 - - VDD15 VDD15 - - AE22 - - VDD15 VDD15 - - AE23 - - VDD15 VDD15 - - AE9 - - VDD15 VDD15 - - K10 - - VDD15 VDD15 - - K11 - - VDD15 VDD15 - - K12 - - VDD15 VDD15 - - K9 - - VDD15 VDD15 - - L10 - - VDD15 VDD15 - - L11 - - VDD15 VDD15 - - L12 - - VDD15 VDD15 - - L13 - - VDD15 VDD15 - - L14 - - VDD15 VDD15 - - L15 - - VDD15 VDD15 - - L16 - - VDD15 VDD15 - - L8 - - VDD15 VDD15 - - M13 - - VDD15 VDD15 - - M14 - - VDD15 VDD15 - - M8 - - VDD15 VDD15 - - M9 - - VDD15 VDD15 - - N8 - - VDD15 VDD15 - - N9 - - VDD15 VDD15 - - P8 - - VDD15 VDD15 - - P9 - - VDD15 VDD15 - - R8 - - VDD15 VDD15 - - R9 - - VDD15 VDD15 - - T8 - - VDD15 VDD15 - - T9 - - VDD15 VDD15 - - U8 - - VDD15 VDD15 - - U9 - - VDD15 VDD15 - - V24 - - VDD15 VDD15 - - V8 - - VDD15 VDD15 - - V9 - - VDD15 VDD15 - - W24 - - VDD15 VDD15 - - W8 - - VDD15 VDD15 - - W9 - - VDD15 VDD15 - - Y24 - - VDD15 VDD15 - - Y8 - - VDD15 VDD15 - - Y9 - - VDD15 VDD15 - - Table 86. 1156 fpBGA Pin Table (Continued) F1156 Ball VDDIO Bank VREF Group I/O Pin Description Additional Function F1156 Pair |