| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ECP2 bảng dữ liệu(PDF) 315 Page - Lattice Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ECP2 bảng dữ liệu(HTML) 315 Page - Lattice Semiconductor |
|
315 / 386 page ![]() 4-214 Pinout Information Lattice Semiconductor LatticeECP2/M Family Data Sheet AH28 LRC_SQ_VCCIB1 13 AJ28 LRC_SQ_HDINN1 13 C AH29 LRC_SQ_VCCRX1 13 AK25 LRC_SQ_HDOUTP1 13 T AH25 LRC_SQ_VCCOB1 13 AJ25 LRC_SQ_HDOUTN1 13 C AH26 LRC_SQ_VCCTX1 13 AJ26 LRC_SQ_HDOUTN0 13 C AK27 LRC_SQ_VCCOB0 13 AK26 LRC_SQ_HDOUTP0 13 T AH27 LRC_SQ_VCCTX0 13 AJ29 LRC_SQ_HDINN0 13 C AJ30 LRC_SQ_VCCIB0 13 AK29 LRC_SQ_HDINP0 13 T AH30 LRC_SQ_VCCRX0 13 AG27 CFG2 8 AD25 CFG1 8 AG28 CFG0 8 AG30 PROGRAMN 8 AG29 CCLK 8 AC24 INITN 8 AF27 DONE 8 GNDIO GNDIO8 - AF28 WRITEN*** 8 AE26 CS1N*** 8 AB23 CSN*** 8 AF29 D0/SPIFASTN*** 8 VCCIO VCCIO8 8 AF30 D1*** 8 AD26 D2*** 8 AE29 D3*** 8 GNDIO GNDIO8 - AE30 D4*** 8 AD29 D5*** 8 AC25 D6*** 8 AD30 D7*** 8 VCCIO VCCIO8 8 AA22 DI/CSSPI0N*** 8 AC26 DOUT/CSON/CSSPI1N*** 8 AA23 BUSY/SISPI*** 8 AB22 RLM0_PLLCAP 3 AC27 PR102B 3 RLM0_GDLLC_FB_A/RDQ99 C GNDIO GNDIO3 - LFE2M100E/SE Logic Signal Connections: 900 fpBGA (Cont.) LFE2M100E/SE Ball Number Ball/Pad Function Bank Dual Function Differential |