| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ECP2 bảng dữ liệu(PDF) 313 Page - Lattice Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ECP2 bảng dữ liệu(HTML) 313 Page - Lattice Semiconductor |
|
313 / 386 page ![]() 4-212 Pinout Information Lattice Semiconductor LatticeECP2/M Family Data Sheet AG9 PB57B 5 BDQ60 C AH14 PB58A 5 BDQ60 T AG12 PB58B 5 BDQ60 C VCCIO VCCIO5 5 AG15 PB59A 5 BDQ60 T AG13 PB59B 5 BDQ60 C GNDIO GNDIO5 - AF16 PB60A 5 BDQS60 T AH15 PB60B 5 BDQ60 C AC16 PB61A 5 VREF2_5/BDQ60 T AE16 PB61B 5 VREF1_5/BDQ60 C AG11 PB62A 5 PCLKT5_0/BDQ60 T AF11 PB62B 5 PCLKC5_0/BDQ60 C VCCIO VCCIO5 5 GNDIO GNDIO5 - AJ14 PB67A 4 PCLKT4_0/BDQ69 T VCCIO VCCIO4 4 AK14 PB67B 4 PCLKC4_0/BDQ69 C AK15 PB68A 4 VREF2_4/BDQ69 T AK16 PB68B 4 VREF1_4/BDQ69 C AF18 PB69A 4 BDQS69 T GNDIO GNDIO4 - AD16 PB69B 4 BDQ69 C AJ15 PB70A 4 BDQ69 T AG16 PB70B 4 BDQ69 C AE17 PB71A 4 BDQ69 T VCCIO VCCIO4 4 AC17 PB71B 4 BDQ69 C AH16 PB72A 4 BDQ69 T AK17 PB72B 4 BDQ69 C AG20 PB73A 4 BDQ69 T GNDIO GNDIO4 - AG21 PB73B 4 BDQ69 C AG18 PB74A 4 BDQ78 T AJ16 PB74B 4 BDQ78 C AF21 PB75A 4 BDQ78 T AG22 PB75B 4 BDQ78 C AD17 PB76A 4 BDQ78 T AF19 PB76B 4 BDQ78 C VCCIO VCCIO4 4 GNDIO GNDIO4 - AH17 PB80A 4 BDQ78 T AJ17 PB80B 4 BDQ78 C LFE2M100E/SE Logic Signal Connections: 900 fpBGA (Cont.) LFE2M100E/SE Ball Number Ball/Pad Function Bank Dual Function Differential |