| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ECP2 bảng dữ liệu(PDF) 218 Page - Lattice Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ECP2 bảng dữ liệu(HTML) 218 Page - Lattice Semiconductor |
|
218 / 386 page ![]() 4-117 Pinout Information Lattice Semiconductor LatticeECP2/M Family Data Sheet AH24 PB89A 4 BDQ87 T AH25 PB89B 4 BDQ87 C VCCIO VCCIO4 4 AJ26 PB90A 4 BDQ87 T AK26 PB90B 4 BDQ87 C AF25 PB91A 4 BDQ87 T AG25 PB91B 4 BDQ87 C GND GNDIO4 - AK22 PB92A 4 BDQ96 T AJ22 PB92B 4 BDQ96 C AE22 PB93A 4 BDQ96 T AF22 PB93B 4 BDQ96 C AG22 PB94A 4 BDQ96 T VCCIO VCCIO4 4 AH22 PB94B 4 BDQ96 C AG24 PB95A 4 BDQ96 T AG23 PB95B 4 BDQ96 C AE23 PB96A 4 BDQS96 GND GNDIO4 - AC22 PB97A 4 BDQ96 AJ23 PB98A 4 BDQ96 T VCCIO VCCIO4 4 AK23 PB98B 4 BDQ96 C AD24 PB99A 4 BDQ96 T AF24 PB99B 4 BDQ96 C AC23 PB100A 4 VREF2_4/BDQ96 T GND GNDIO4 - AE24 PB100B 4 VREF1_4/BDQ96 C AE25 CFG2 8 AB22 CFG1 8 AE26 CFG0 8 AA22 PROGRAMN 8 AD25 CCLK 8 AD26 INITN 8 AC24 DONE 8 GND GNDIO4 - AC25 PR90B 8 WRITEN C AE27 PR90A 8 CS1N T AC26 PR89B 8 CSN C AE28 PR89A 8 D0/SPIFASTN T VCCIO VCCIO8 8 AD27 PR88B 8 D1 C AD28 PR88A 8 D2 T LFE2-70E/SE Logic Signal Connections: 900 fpBGA (Cont.) LFE2-70E/SE Ball Number Ball/Pad Function Bank Dual Function Differential |