| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ECP2 bảng dữ liệu(PDF) 215 Page - Lattice Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ECP2 bảng dữ liệu(HTML) 215 Page - Lattice Semiconductor |
|
215 / 386 page ![]() 4-114 Pinout Information Lattice Semiconductor LatticeECP2/M Family Data Sheet AJ6 PB16A 5 BDQ15 T AK6 PB16B 5 BDQ15 C VCCIO VCCIO5 5 GND GNDIO5 - AD10 PB29A 5 BDQ33 T AF10 PB29B 5 BDQ33 C AC11 PB30A 5 BDQ33 T AD11 PB30B 5 BDQ33 C AG9 PB31A 5 BDQ33 T AH9 PB31B 5 BDQ33 C VCCIO VCCIO5 99 AE11 PB32A 5 BDQ33 T AG10 PB32B 5 BDQ33 C GND GNDIO5 - AJ9 PB33A 5 BDQS33 T AK9 PB33B 5 BDQ33 C AF11 PB34A 5 BDQ33 T AH10 PB34B 5 BDQ33 C AC12 PB35A 5 BDQ33 T AE12 PB35B 5 BDQ33 C VCCIO VCCIO5 5 AD12 PB36A 5 BDQ33 T AF12 PB36B 5 BDQ33 C AJ10 PB37A 5 BDQ33 T AK10 PB37B 5 BDQ33 C GND GNDIO5 - AG11 PB38A 5 BDQ42 T AH11 PB38B 5 BDQ42 C AE13 PB39A 5 BDQ42 T AC13 PB39B 5 BDQ42 C AF13 PB40A 5 BDQ42 T VCCIO VCCIO5 5 AD13 PB40B 5 BDQ42 C AJ11 PB41A 5 BDQ42 T AK11 PB41B 5 BDQ42 C AD14 PB42A 5 BDQS42 T GND GNDIO5 - AC14 PB42B 5 BDQ42 C AG12 PB43A 5 BDQ42 T AE14 PB43B 5 BDQ42 C AJ12 PB44A 5 BDQ42 T VCCIO VCCIO5 5 AK12 PB44B 5 BDQ42 C LFE2-70E/SE Logic Signal Connections: 900 fpBGA (Cont.) LFE2-70E/SE Ball Number Ball/Pad Function Bank Dual Function Differential |