| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
RZ/N2L bảng dữ liệu(PDF) 31 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RZ/N2L bảng dữ liệu(HTML) 31 Page - Renesas Technology Corp |
|
31 / 128 page ![]() Table 1.20 List of pins and pin functions (121-pin FBGA) (3 of 4) Pin number I/O power domain Power supply clock system control I/O port DMAC Timer (MTU3, POEG, GPT / POE3, CMTW, RTC) Communication (xSPI, GMAC, ETHSW, ESC, SCI, SPI, IIC, CANFD) Others (DSMIF, Mailbox) Interrupt Host interface (SHOSTI F) F1 — VSS — — — — — — — F2 — MD2 P04_7 — — ETH2_TXER / SPI_SSL21 — — — F3 VCC1833_1 — P05_5 — GTIOC14B / CMTW0_TOC1 ETHSW_PHYLINK1 / ESC_PHYLINK1 / SPI_RSPCK2 — — — F4 — VDD — — — — — — — F5 — VDD — — — — — — — F6 — VSS — — — — — — — F7 — VSS — — — — — — — F8 — VDD — — — — — — — F9 VCC1833_4 — P16_6 — MTIC5V RXD0 / SCL0 / MISO0 — IRQ8 — F10 VCC1833_3 — P16_0 — — XSPI0_CS1# / ETH2_REFCLK / TXD0 / SDA0 / MOSI0 — — HSPI_CS # F11 — VSS — — — — — — — G1 VCC1833_1 — P05_6 — GTIOC15A / CMTW1_TIC0 ETH1_RXER / SPI_SSL22 — IRQ12 — G2 VCC1833_1 — P05_7 — GTIOC15B / CMTW1_TOC1 ETH1_TXD2 / TXD4 / SDA4 / MOSI4 / SPI_SSL23 — — — G3 VCC1833_1 VCC1833_1 — — — — — — — G4 — VSS — — — — — — — G5 — VDD — — — — — — — G6 — VDD — — — — — — — G7 — VDD — — — — — — — G8 — VSS — — — — — — — G9 VCC1833_3 VCC1833_3 — — — — — — — G10 VCC1833_3 — P15_2 — MTIOC0D XSPI0_IO3 / SS5# / CTS5# / RTS5# / SPI_SSL11 — — — G11 VCC1833_3 — P15_7 TEND# — XSPI0_CS0# / CTS5# / SPI_SSL13 — — — H1 VCC1833_1 — P06_1 — GTIOC16B ETH1_REFCLK / RMII1_REFCLK / CTS4# / SPI_SSL22 / CANTX1 — — — H2 VCC1833_1 — P06_0 — GTIOC16A / CMTW1_TOC0 ETH1_TXD3 / SS4# / CTS4# / RTS4# / SPI_SSL23 / CANRX1 — — — H3 VCC1833_1 — P06_6 — GTIOC12A ETH1_RXD0 / SPI_SSL10 — — — H4 VCC1833_1 — P06_3 — GTIOC17B / CMTW1_TIC1 ETH1_TXD0 / DE4 / SPI_MISO1 / CANTXDP1 — — — H5 — VSS — — — — — — — H6 — VDD — — — — — — — H7 — VCC33 — — — — — — — H8 — VCC33 — — — — — — — H9 VCC1833_3 — P15_0 — — XSPI0_IO1 / RXD5 / SCL5 / MISO5 / SPI_MOSI1 — — — H10 VCC1833_3 — P14_7 — — XSPI0_IO0 / SCK5 / SPI_MISO1 — — — H11 VCC1833_3 — P15_1 — MTIOC0C XSPI0_IO2 / TXD5 / SDA5 / MOSI5 / SPI_SSL10 — — — J1 VCC1833_1 — P06_4 — GTIOC11A ETH1_TXCLK / SPI_MOSI1 — — — J2 VCC1833_1 — P06_2 — GTIOC17A ETH1_TXD1 / CANRXDP1 — — — J3 VCC1833_1 — P07_1 — GTIOC13B ETH1_RXD3 — — — J4 — VCC33 — — — — — — — J5 — RES# — — — — — — — J6 — VSS — — — — — — — J7 — VCC18_PLL0 — — — — — — — J8 — VSS — — — — — — — RZ/N2L Datasheet 1. Overview R01DS0397EJ0140 Rev.1.40 Mar 31, 2026 Page 31 of 128 |