| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
RZ/N2L bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RZ/N2L bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - Renesas Technology Corp |
|
30 / 128 page ![]() Table 1.20 List of pins and pin functions (121-pin FBGA) (2 of 4) Pin number I/O power domain Power supply clock system control I/O port DMAC Timer (MTU3, POEG, GPT / POE3, CMTW, RTC) Communication (xSPI, GMAC, ETHSW, ESC, SCI, SPI, IIC, CANFD) Others (DSMIF, Mailbox) Interrupt Host interface (SHOSTI F) B8 — MDV1 P20_2 — — ETHSW_TDMAOUT1 / ETHSW_PTPOUT2 / ESC_LEDRUN / ESC_LEDSTER — — — B9 — MDV0 P20_1 — — ETHSW_TDMAOUT0 / ETHSW_PTPOUT3 / ESC_LINKACT0 — — — B10 VCC1833_4 TRACECLK P18_6 — MTIC5W ETH1_COL / SCK4 / DE4 / SPI_MISO2 / IIC_SCL2 — IRQ11 — B11 VCC1833_4 — P18_4 — MTIC5U ETH1_CRS / TXD4 / SDA4 / MOSI4 / SPI_RSPCK2 / CANTX0 — IRQ1 — C1 — TDI P02_5 — — ETHSW_TDMAOUT3 / SCK5 — — — C2 VCC1833_2 — P01_3 — MTIOC4D / GTIOC3B ETH2_TXD2 — — — C3 — TRST# — — — — — — — C4 VCC1833_2 VCC1833_2 — — — — — — — C5 VCC1833_2 — P00_1 — MTIC5U ETH2_RXDV / RXD2 / SCL2 / MISO2 — IRQ0 — C6 — VCC33 — — — — — — — C7 — TRACEDATA3 P21_4 — MTIOC6D / GTIOC15B ETHSW_PTPOUT1 / ESC_SYNC0 / ESC_SYNC1 / SS5# / CTS5# / RTS5# MDAT1 / MBX_HIN T# — — C8 — MDV2 P20_3 — — ETHSW_TDMAOUT2 / ETHSW_PTPOUT1 / ESC_LEDERR — — — C9 VCC1833_4 TRACECTL P18_5 — MTIC5V ETH2_COL / RXD4 / SCL4 / MISO4 / SPI_MOSI2 / CANRX0 — — — C10 VCC1833_4 — P18_3 — MTIOC4D / MTIOC4B / GTIOC3B / GTIOC2B / CMTW1_TIC1 ETH2_CRS / CANRXDP1 — IRQ0 — C11 VCC1833_4 RSTOUT# P17_5 TEND# MTIOC3A / GTETRGC / GTIOC0B — — — — D1 — TCK P02_7 — — TXD5 / SDA5 / MOSI5 — — — D2 — TDO P02_4 — — DE1 — — — D3 — TMS P02_6 — — RXD5 / SCL5 / MISO5 — — — D4 — VDD — — — — — — — D5 — VSS — — — — — — — D6 — VDD — — — — — — — D7 — VDD — — — — — — — D8 — AVCC18_TSU — — — — — — — D9 VCC1833_4 — P18_2 — MTIOC4B / MTIOC4D / GTIOC2B / GTIOC3B ETH1_COL / SCK0 / IIC_SDA2 — — — D10 VCC1833_4 MDD P17_0 — — ESC_IRQ / SS0# / CTS0# / RTS0# — — — D11 VCC1833_4 — P16_5 — MTIC5U TXD0 / SDA0 / MOSI0 — — — E1 — MD1 P04_6 DACK# RTCAT1HZ ETH1_TXER — — — E2 — MD0 P04_5 — — ETHSW_PTPOUT0 / ESC_SYNC0 / ESC_SYNC1 — — — E3 — BSCANP — — — — — — — E4 — VCC33 — — — — — — — E5 — VSS — — — — — — — E6 — VSS — — — — — — — E7 — VSS — — — — — — — E8 — VSS — — — — — — — E9 VCC1833_4 VCC1833_4 — — — — — — — E10 VCC1833_3 — P16_3 — GTADSMP1 XSPI0_RSTO0# / ETH1_TXER / ETH1_CRS / SCK0 — IRQ7 HSPI_IO3 E11 VCC1833_3 — P16_2 — — XSPI0_RESET1# / CTS0# — NMI HSPI_IO2 RZ/N2L Datasheet 1. Overview R01DS0397EJ0140 Rev.1.40 Mar 31, 2026 Page 30 of 128 |