công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R7F100LLL3CFB bảng dữ liệu(PDF) 122 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R7F100LLL3CFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  148 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R7F100LLL3CFB bảng dữ liệu(HTML) 122 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R7F100LLL3CFB Datasheet HTML 118Page - Renesas Technology Corp R7F100LLL3CFB Datasheet HTML 119Page - Renesas Technology Corp R7F100LLL3CFB Datasheet HTML 120Page - Renesas Technology Corp R7F100LLL3CFB Datasheet HTML 121Page - Renesas Technology Corp R7F100LLL3CFB Datasheet HTML 122Page - Renesas Technology Corp R7F100LLL3CFB Datasheet HTML 123Page - Renesas Technology Corp R7F100LLL3CFB Datasheet HTML 124Page - Renesas Technology Corp R7F100LLL3CFB Datasheet HTML 125Page - Renesas Technology Corp R7F100LLL3CFB Datasheet HTML 126Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 122 / 148 page
background image
RL78/L23
2. Electrical Characteristics
R01DS0502EJ0110 Rev.1.10
Page 122 of 145
Oct 31, 2025
2.6.5
POR circuit characteristics
Note
This width is the minimum time required for a POR reset when VDD falls below VPDR. This width is also the minimum time
required for a POR reset from when VDD falls below 0.7 V to when VDD exceeds VPOR in the STOP mode or while the main
system clock is stopped through setting bit 0 (HIOSTOP) and bit 7 (MSTOP) in the clock operation status control register
(CSC).
(TA = -40 to +105°C, VSS = 0 V)
Item
Symbols
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Detection voltage
VPOR, VPDR
1.43
1.50
1.57
V
Minimum pulse widthNote
TPW
300
µs
TPW
VPOR
VPDR or 0.7 V
Supply voltage (VDD)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com