công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R7F100LLE3CFB bảng dữ liệu(PDF) 77 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R7F100LLE3CFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  148 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R7F100LLE3CFB bảng dữ liệu(HTML) 77 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R7F100LLE3CFB Datasheet HTML 73Page - Renesas Technology Corp R7F100LLE3CFB Datasheet HTML 74Page - Renesas Technology Corp R7F100LLE3CFB Datasheet HTML 75Page - Renesas Technology Corp R7F100LLE3CFB Datasheet HTML 76Page - Renesas Technology Corp R7F100LLE3CFB Datasheet HTML 77Page - Renesas Technology Corp R7F100LLE3CFB Datasheet HTML 78Page - Renesas Technology Corp R7F100LLE3CFB Datasheet HTML 79Page - Renesas Technology Corp R7F100LLE3CFB Datasheet HTML 80Page - Renesas Technology Corp R7F100LLE3CFB Datasheet HTML 81Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 77 / 148 page
background image
RL78/L23
2. Electrical Characteristics
R01DS0502EJ0110 Rev.1.10
Page 77 of 145
Oct 31, 2025
Remark
fMCK: Timer array unit operating clock frequency
To set this operating clock, use the CKSmn0 and CKSmn1 bits of the timer mode register mn (TMRmn) (m: Unit number
(m = 0, 1), n: Channel number (n = 0 to 7).
(TA = -40 to +105°C, 1.6 V ≤ VDD ≤ 5.5 V, VSS = EVSS = 0 V)
(2/2)
Item
Symbols
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Interrupt input
high-level width,
low-level width
tINTH,
tINTL
INTP0 to INTP7
1.6 V ≤ VDD ≤ 5.5 V
1
µs
Key-input
high-level width,
low-level width
tKRH,
tKRL
KR0 to KR7
1.8 V ≤ VDD ≤ 5.5 V
250
ns
1.6 V ≤ VDD < 1.8 V
1
µs
RESET low-level width
tRSL
10
µs



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com