| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
CMV2000 bảng dữ liệu(PDF) 73 Page - ams-OSRAM AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CMV2000 bảng dữ liệu(HTML) 73 Page - ams-OSRAM AG |
|
73 / 87 page ![]() CMV2000 Register description Datasheet • PUBLIC • Document Feedback DS000734 • v8-00 • 2025-Jul-07 73 / 87 / Address Default Value Remark bit[7] bit[6] bit[5] bit[4] bit[3] bit[2] bit[1] bit[0] 90 96 Vlow3[6:0] 91 96 Vres_low[6:0] Set to 64 92 96 Do not change 93 96 Do not change 94 96 V_prech[6:0] Set to 101 95 96 V_ref[6:0] Set to 106 96 96 Do not change 97 96 Do not change 98 96 Vramp1[6:0] See 8.2.1 99 96 Vramp2[6:0] See 8.2.1 100 195 Offset[7:0] See 8.2.1 101 63 Offset[13:8] See 8.2.1 102 0 PGA_gain[1:0] V3: Set to 1 103 32 ADC_gain[7:0] See 8.2.1 104 8 Do not change 105 8 Do not change 106 8 Do not change 107 8 Do not change 108 0 T_dig1[3:0] 109 1 T_dig2[3:0] 110 0 Do not change 111 1 Bit_ mode 112 0 ADC_resolution [1:0] 113 1 V2: Do not change V3: Set to 0 114 0 Do not change 115 0 Config 2 Only V2: Set to 1 115 0 Only V3: Set to 1 116 V2: 32 V3: 217 V2: Do not change V3: See chapter 7.5.3 117 8 Config 1 Only V2: Set to 1 117 8 Only V3: See chapter 7.5.3 |