công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPS3435CGLEFDDFR bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TPS3435CGLEFDDFR
Giải thích chi tiết về linh kiện  TPS35-Q1 Automotive Nano IQ Precision Voltage Supervisor with Precision Timeout Watchdog Timer
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TPS3435CGLEFDDFR bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 39 page
background image
5 Pin Configuration and Functions
Not to scale
VDD
WDI
SET0
CWD
GND
CRST
1
2
3
6
5
4
8
7
MR
RESET
Figure 5-1. Pin Configuration Option A
DDF Package, 8-Pin SOT-23,
TPS35-Q1 Top View
Not to scale
VDD
WDI
SET1
CWD
GND
CRST
1
2
3
6
5
4
8
7
SET0
RESET
Figure 5-2. Pin Configuration Option B
DDF Package, 8-Pin SOT-23,
TPS35-Q1 Top View
Not to scale
VDD
WD-EN
SET1
GND
WDI
1
2
3
6
5
4
8
7
SET0
RESET
MR
Figure 5-3. Pin Configuration Option C
DDF Package, 8-Pin SOT-23,
TPS35-Q1 Top View
Not to scale
Pinout PREVIEW
VDD
SET1
GND
WDI
1
2
3
6
5
4
8
7
SET0
WD-EN
RESET
WDO
Figure 5-4. Pin Configuration Option D
DDF Package, 8-Pin SOT-23,
TPS35-Q1 Top View
www.ti.com
TPS35-Q1
SLVSGE8B – NOVEMBER 2022 – REVISED AUGUST 2024
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
5
Product Folder Links: TPS35-Q1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com