công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320F28030RSHT bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TMS320F28030RSHT
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMS320F2803x Real-Time Microcontrollers
PDF  175 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TMS320F28030RSHT bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320F28030RSHT Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments TMS320F28030RSHT Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments TMS320F28030RSHT Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments TMS320F28030RSHT Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments TMS320F28030RSHT Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments TMS320F28030RSHT Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments TMS320F28030RSHT Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments TMS320F28030RSHT Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments TMS320F28030RSHT Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 175 page
background image
6.14.5 Flash/OTP Access Timing
PARAMETER
MIN
MAX UNIT
ta(fp)
Paged Flash access time
40
ns
ta(fr)
Random Flash access time
40
ns
ta(OTP)
OTP access time
60
ns
6.14.6 Flash Data Retention Duration
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
MAX UNIT
tretention
Data retention duration
TJ = 55°C
15
years
Table 6-2. Minimum Required Flash/OTP Wait States at Different Frequencies
SYSCLKOUT
(MHz)
SYSCLKOUT
(ns)
PAGE
WAIT STATE(1)
RANDOM
WAIT STATE(1)
OTP
WAIT STATE
60
16.67
2
2
3
55
18.18
2
2
3
50
20
1
1
2
45
22.22
1
1
2
40
25
1
1
2
35
28.57
1
1
2
30
33.33
1
1
1
25
40
0
1
1
(1)
Random wait state must be ≥ 1.
The equations to compute the Flash page wait state and random wait state in Table 6-2 are as follows:
integer
highest
next
the
to
up
round
1
State
Wait
Page
Flash
)
(
)
(
ú
ú
û
ù
ê
ê
ë
é
-
÷
÷
ø
ö
ç
ç
è
æ
=
·
t
t
SCO
c
p
f
a
larger
is
whichever
1,
or
integer,
highest
next
the
to
up
round
1
State
Wait
Random
Flash
ú
ú
û
ù
ê
ê
ë
é
-
÷
÷
ø
ö
ç
ç
è
æ
=
×
t
t
c(SCO)
r)
a(f
The equation to compute the OTP wait state in Table 6-2 is as follows:
larger
is
whichever
1,
or
integer,
highest
next
the
to
up
round
1
State
Wait
OTP
ú
ú
û
ù
ê
ê
ë
é
-
÷
÷
ø
ö
ç
ç
è
æ
=
t
t
c(SCO)
a(OTP)
www.ti.com
TMS320F28030, TMS320F28030-Q1, TMS320F28031, TMS320F28031-Q1, TMS320F28032
TMS320F28032-Q1, TMS320F28033, TMS320F28033-Q1, TMS320F28034, TMS320F28034-Q1
TMS320F28035, TMS320F28035-Q1
SPRS584Q – APRIL 2009 – REVISED JANUARY 2024
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
39
Product Folder Links: TMS320F28030 TMS320F28030-Q1 TMS320F28031 TMS320F28031-Q1 TMS320F28032 TMS320F28032-Q1
TMS320F28033 TMS320F28033-Q1 TMS320F28034 TMS320F28034-Q1 TMS320F28035 TMS320F28035-Q1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com