công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320F28030RSHT bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TMS320F28030RSHT
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMS320F2803x Real-Time Microcontrollers
PDF  175 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TMS320F28030RSHT bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320F28030RSHT Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments TMS320F28030RSHT Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments TMS320F28030RSHT Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments TMS320F28030RSHT Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments TMS320F28030RSHT Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments TMS320F28030RSHT Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments TMS320F28030RSHT Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments TMS320F28030RSHT Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments TMS320F28030RSHT Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 175 page
background image
6.6 Electrical Characteristics
over recommended operating conditions (unless otherwise noted)(1)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX UNIT
VOH
High-level output voltage
IOH = IOH MAX
2.4
V
IOH = 50 μA
VDDIO – 0.2
VOL
Low-level output voltage
IOL = IOL MAX
0.4
V
IIL
Input current
(low level)
Pin with pullup
enabled
VDDIO = 3.3 V, VIN = 0 V
All GPIO
–80
–140
–205
μA
XRS pin
–230
–300
–375
Pin with pulldown
enabled
VDDIO = 3.3 V, VIN = 0 V
±2
IIH
Input current
(high level)
Pin with pullup
enabled
VDDIO = 3.3 V, VIN = VDDIO
±2
μA
Pin with pulldown
enabled
VDDIO = 3.3 V, VIN = VDDIO
28
50
80
IOZ
Output current, pullup or pulldown
disabled
VO = VDDIO or 0 V
±2
μA
CI
Input capacitance
2
pF
VDDIO BOR trip point
Falling VDDIO
2.50
2.78
2.96
V
VDDIO BOR hysteresis
35
mV
Supervisor reset release delay
time
Time after BOR/POR/OVR event is removed to XRS
release
400
800
μs
VREG VDD output
Internal VREG on
1.9
V
(1)
When the on-chip VREG is used, its output is monitored by the POR/BOR circuit, which will reset the device should the core voltage
(VDD) go out of range.
TMS320F28030, TMS320F28030-Q1, TMS320F28031, TMS320F28031-Q1, TMS320F28032
TMS320F28032-Q1, TMS320F28033, TMS320F28033-Q1, TMS320F28034, TMS320F28034-Q1
TMS320F28035, TMS320F28035-Q1
SPRS584Q – APRIL 2009 – REVISED JANUARY 2024
www.ti.com
26
Submit Document Feedback
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: TMS320F28030 TMS320F28030-Q1 TMS320F28031 TMS320F28031-Q1 TMS320F28032 TMS320F28032-Q1
TMS320F28033 TMS320F28033-Q1 TMS320F28034 TMS320F28034-Q1 TMS320F28035 TMS320F28035-Q1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com