công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74AXC1T45DBVR bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74AXC1T45DBVR
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN74AXC1T45 Single-Bit Dual-Supply Bus Transceiver With Configurable Voltage Translation
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SN74AXC1T45DBVR bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 45 page
background image
Table 5-5. Switching Characteristics, VCCA = 1.5V
PARAMETER
FROM
TO
TEST
CONDITIONS
B–PORT SUPPLY VOLTAGE (VCCB)
UNIT
0.7 ± 0.05 V
0.8 ± 0.04 V
0.9 ± 0.045 V
1.2 ± 0.1V
1.5 ± 0.1V
1.8 ± 0.15 V
2.5 ± 0.2V
3.3 ± 0.3V
MIN MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
tpd
Propagation
delay
A
B
–40°C to 85°C
0.5
83
0.5
42
0.5
28
0.5
12
0.5
8
0.5
7
0.5
5
0.5
5
ns
–40°C to 125°C
0.5
83
0.5
42
0.5
28
0.5
12
0.5
9
0.5
8
0.5
6
0.5
6
B
A
–40°C to 85°C
0.5
50
0.5
28
0.5
18
0.5
10
0.5
8
0.5
7
0.5
5
0.5
4
–40°C to 125°C
0.5
50
0.5
28
0.5
18
0.5
10
0.5
9
0.5
8
0.5
6
0.5
5
tdis
Disable time
DIR
A
–40°C to 85°C
0.5
15
0.5
15
0.5
15
0.5
15
0.5
15
0.5
15
0.5
15
0.5
15
ns
–40°C to 125°C
0.5
20
0.5
20
0.5
20
0.5
20
0.5
20
0.5
20
0.5
20
0.5
20
DIR
B
–40°C to 85°C
0.5
136
0.5
96
0.5
72
0.5
22
0.5
16
0.5
14
0.5
11
0.5
11
–40°C to 125°C
0.5
136
0.5
96
0.5
76
0.5
29
0.5
21
0.5
19
0.5
15
0.5
14
ten
Enable time
DIR
A
–40°C to 85°C
0.5
238
0.5
178
0.5
151
0.5
38
0.5
30
0.5
28
0.5
22
0.5
24
ns
–40°C to 125°C
0.5
263
0.5
186
0.5
157
0.5
44
0.5
36
0.5
33
0.5
26
0.5
27
DIR
B
–40°C to 85°C
0.5
104
0.5
63
0.5
49
0.5
33
0.5
29
0.5
28
0.5
26
0.5
26
–40°C to 125°C
0.5
109
0.5
68
0.5
54
0.5
38
0.5
35
0.5
34
0.5
32
0.5
32
Table 5-6. Switching Characteristics, VCCA = 1.8V
PARAMETER
FROM
TO
TEST
CONDITIONS
B–PORT SUPPLY VOLTAGE (VCCB)
UNIT
0.7 ± 0.05 V
0.8 ± 0.04 V
0.9 ± 0.045 V
1.2 ± 0.1V
1.5 ± 0.1V
1.8 ± 0.15 V
2.5 ± 0.2V
3.3 ± 0.3V
MIN MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
tpd
Propagation
delay
A
B
–40°C to 85°C
0.5
81
0.5
41
0.5
24
0.5
10
0.5
7
0.5
6
0.5
5
0.5
4
ns
–40°C to 125°C
0.5
81
0.5
41
0.5
24
0.5
10
0.5
8
0.5
7
0.5
5
0.5
5
B
A
–40°C to 85°C
0.5
53
0.5
26
0.5
16
0.5
8
0.5
7
0.5
6
0.5
5
0.5
4
–40°C to 125°C
0.5
53
0.5
26
0.5
16
0.5
9
0.5
7
0.5
7
0.5
5
0.5
4
tdis
Disable time
DIR
A
–40°C to 85°C
0.5
13
0.5
13
0.5
13
0.5
13
0.5
13
0.5
13
0.5
13
0.5
13
ns
–40°C to 125°C
0.5
18
0.5
18
0.5
18
0.5
18
0.5
18
0.5
18
0.5
18
0.5
18
DIR
B
–40°C to 85°C
0.5
136
0.5
96
0.5
72
0.5
22
0.5
15
0.5
14
0.5
11
0.5
11
–40°C to 125°C
0.5
136
0.5
96
0.5
75
0.5
28
0.5
20
0.5
18
0.5
14
0.5
13
ten
Enable time
DIR
A
–40°C to 85°C
0.5
241
0.5
176
0.5
148
0.5
35
0.5
28
0.5
26
0.5
21
0.5
24
ns
–40°C to 125°C
0.5
266
0.5
184
0.5
155
0.5
42
0.5
33
0.5
32
0.5
24
0.5
26
DIR
B
–40°C to 85°C
0.5
101
0.5
61
0.5
44
0.5
30
0.5
27
0.5
26
0.5
25
0.5
24
–40°C to 125°C
0.5
105
0.5
65
0.5
48
0.5
34
0.5
32
0.5
31
0.5
29
0.5
29
www.ti.com
SN74AXC1T45
SCES882E – DECEMBER 2017 – REVISED DECEMBER 2023
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
9
Product Folder Links: SN74AXC1T45



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com