công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74AXC1T45DBVR bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74AXC1T45DBVR
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN74AXC1T45 Single-Bit Dual-Supply Bus Transceiver With Configurable Voltage Translation
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SN74AXC1T45DBVR bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 45 page
background image
5.5 Electrical Characteristics
over operating free-air temperature range (unless otherwise noted) (1) (2)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
VCCA
VCCB
Operating free-air temperature (TA)
UNI
T
–40°C to 85°C
–40°C to 125°C
MIN TYP(3)
MAX
MIN
TYP
MAX
VOH
High-level
output voltage
VI = VIH
IOH = -100µA
0.7V - 3.6V
0.7V - 3.6V
VCCO
– 0.1
VCCO
– 0.1
V
IOH = -50µA
0.65 V
0.65 V
0.55
0.55
IOH = -200µA
0.76 V
0.76 V
0.58
0.58
IOH = -500µA
0.85 V
0.85 V
0.65
0.65
IOH = -3mA
1.1V
1.1V
0.85
0.85
IOH = -6mA
1.4V
1.4V
1.05
1.05
IOH = -8mA
1.65 V
1.65 V
1.2
1.2
IOH = -9mA
2.3V
2.3V
1.75
1.75
IOH = -12mA
3V
3V
2.3
2.3
VOL
Low-level
output voltage
VI = VIL
IOL = 100µA
0.7V - 3.6V
0.7V - 3.6V
0.1
0.1
V
IOL = 50µA
0.65 V
0.65 V
0.1
0.1
IOL = 200µA
0.76 V
0.76 V
0.18
0.18
IOL = 500µA
0.85 V
0.85 V
0.2
0.2
IOL = 3mA
1.1V
1.1V
0.25
0.25
IOL = 6mA
1.4V
1.4V
0.35
0.35
IOL = 8mA
1.65 V
1.65 V
0.45
0.45
IOL = 9mA
2.3V
2.3V
0.55
0.55
IOL = 12mA
3V
3V
0.7
0.7
II
Input leakage
current
Control input (DIR): VI =
VCCA or GND
0.65 V- 3.6V
0.65 V- 3.6V
–1
1
–1.5
1.5
µA
A or B Port: Vi = VCCI or
GND
0.65 V- 3.6V
0.65 V- 3.6V
–4
4
–8
8
Ioff
Partial power
down current
A or B Port: Vi or Vo = 0V -
3.6V
0V
0V - 3.6V
–5
5
–7.5
7.5
µA
0V - 3.6V
0V
–5
5
–7.5
7.5
ICCA
VCCA supply
current
VI = VCCI
or GND
IO = 0
0.65 V- 3.6V
0.65 V- 3.6V
8
12
µA
0V
3.6V
–2
–8
3.6V
0V
2
8
ICCB
VCCB supply
current
VI = VCCI
or GND
IO = 0
0.65 V- 3.6V
0.65 V- 3.6V
8
12
µA
0V
3.6V
2
8
3.6V
0V
–2
–8
ICCA +
ICCB
Combined
supply current
VI = VCCI
or GND
IO = 0
0.65 V- 3.6V
0.65 V- 3.6V
10
16 µA
CI
Control input
capacitance
VI = 3.3V or GND
3.3V
3.3V
4.4
4.4
pF
CIO
Data I/O
capacitance,
A Port
VO = 1.65V DC +1 MHz -16
dBm sine wave
3.3V
0V
5
5
pF
CIO
Data I/O
capacitance,
B Port
VO = 1.65V DC +1 MHz -16
dBm sine wave
0V
3.3V
5
5
pF
(1)
VCCI is the VCC associated with the input port.
(2)
VCCO is the VCC associated with the output port.
(3)
All typical data is taken at 25°C.
SN74AXC1T45
SCES882E – DECEMBER 2017 – REVISED DECEMBER 2023
www.ti.com
6
Submit Document Feedback
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: SN74AXC1T45



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com