công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DCM340C01 bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện DCM340C01
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad - channel High speed Logic for Automotive equipment, Default Low output
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

DCM340C01 bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button DCM340C01 Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor DCM340C01 Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor DCM340C01 Datasheet HTML 11Page - Toshiba Semiconductor DCM340C01 Datasheet HTML 12Page - Toshiba Semiconductor DCM340C01 Datasheet HTML 13Page - Toshiba Semiconductor DCM340C01 Datasheet HTML 14Page - Toshiba Semiconductor DCM340C01 Datasheet HTML 15Page - Toshiba Semiconductor DCM340C01 Datasheet HTML 16Page - Toshiba Semiconductor DCM340C01 Datasheet HTML 17Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 17 page
background image
DCM340C01
2025-03-18
Rev.1.2
14
© 2024-2025
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation
13.
Package Information
Table 13.1 Insulation Related Specifications (Note)
Note: If a printed circuit is incorporated, the creepage distance and clearance may be
reduced below this value. (e.g., at a standard distance between soldering eye
centers of 7.5 mm). If this is not permissible, the user shall take suitable measures.
Note: This photocoupler is suitable for safe electrical isolation only within the safety
limit data. Maintenance of the safety data shall be ensured by means of protective
circuits.
Parameters
Symbol
DCM340C01
Unit
Minimum clearance
CLR
8.0
mm
Minimum creepage distance
CPG
7.6
mm
Minimum insulation thickness
DTI
17
µm
Comparative tracking index
CTI
550
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com