công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DCM340C01 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện DCM340C01
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad - channel High speed Logic for Automotive equipment, Default Low output
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

DCM340C01 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button DCM340C01 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor DCM340C01 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor DCM340C01 Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor DCM340C01 Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor DCM340C01 Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor DCM340C01 Datasheet HTML 11Page - Toshiba Semiconductor DCM340C01 Datasheet HTML 12Page - Toshiba Semiconductor DCM340C01 Datasheet HTML 13Page - Toshiba Semiconductor DCM340C01 Datasheet HTML 14Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 17 page
background image
DCM340C01
2025-03-18
Rev.1.2
10
© 2024-2025
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation
DC characteristics – 3.3 V Supply
Table 11.4 DC characteristics – 3.3V Supply (Note)
(VDD1 = VDD2 = 3.0 V to 3.6 V over recommended operating conditions unless otherwise noted)
Characteristics
Symbol
Test condition
Min
Typ
Max
Unit
VDD Under Voltage
Lockout threshold
Voltage
VDDxUV+
Positive VDDx Threshold
—
2.1
2.25
V
VDDxUV-
Negative VDDx Threshold
1.7
1.9
—
VDDxUVH
VDDx Hysteresis
0.1
0.2
—
Logic High-level
output voltage
VOH
VIx = High , IOH = -20 μA
VDDO - 0.1
VDDO
—
V
VIx = High , IOH = -4 mA
VDDO - 0.4
VDDO-0.2
—
Logic Low-level
output voltage
VOL
VIx = High , IOL = -20 μA
—
0
0.1
V
VIx = High , IOL = 4 mA
—
0.2
0.4
Output Impedance
ZO
—
—
50
—
Ω
Logic High-level input
Threshold voltage
VIH
—
0.7 x VDDI
—
—
V
Logic Low-level input
Threshold voltage
VIL
—
—
—
0.3 x VDDI
V
Logic Input threshold
voltage hysteresis
VHYS
—
—
0.32
—
V
Input current
II
VI = VDDI or 0 V
—
—
±10
µA
Note: VDDI = Input-sideVDD, VDDO = Output-side VDD



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com