công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DCM340C01 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện DCM340C01
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad - channel High speed Logic for Automotive equipment, Default Low output
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

DCM340C01 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button DCM340C01 Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor DCM340C01 Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor DCM340C01 Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor DCM340C01 Datasheet HTML 11Page - Toshiba Semiconductor DCM340C01 Datasheet HTML 12Page - Toshiba Semiconductor DCM340C01 Datasheet HTML 13Page - Toshiba Semiconductor DCM340C01 Datasheet HTML 14Page - Toshiba Semiconductor DCM340C01 Datasheet HTML 15Page - Toshiba Semiconductor DCM340C01 Datasheet HTML 16Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 17 page
background image
DCM340C01
2025-03-18
Rev.1.2
12
© 2024-2025
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation
12.
Characteristic Chart (Note)
Supply Current vs Data rate
Output Voltage vs Output Current
Note: The following characteristics curves are presented for reference only and not
guaranteed by production test, unless otherwise noted.
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
5
10
15
Data rate ( Mbps )
Figure12.1 Supply Current – Data rate
VDD1 = VDD2 = 5 V or 3.3 V
CL = 15pF
Duty = 50%
VDD1 = VDD2 = 5 V or 3.3 V
CL = 15pF
Duty = 50%
VDD1 = VDD2 = 5 V
VDD1 = VDD2 = 3.3 V
VDD1 = VDD2 = 3.3 V
VDD1 = VDD2 = 5 V
Figure12.2 Output Voltage – Output Current
High- level output current IOH ( mA )
Low - level output current IOH ( mA )
IDD1 - tbps
IDD2 - tbps
VOH - IOH
VOL - IOL
VDD1 = VDD2 = 5 V or 3.3 V
VDD1 = VDD2 = 5 V or 3.3 V
VDD1 = VDD2 = 3.3 V
VDD1 = VDD2 = 3.3 V
VDD1 = VDD2 = 5 V
VDD1 = VDD2 = 5 V
Data rate ( Mbps )



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com