công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7124-8BBCPZ bảng dữ liệu(PDF) 93 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7124-8BBCPZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Channel, Low Noise, Low Power, 24-Bit, Sigma-Delta ADC with PGA and Reference
PDF  95 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7124-8BBCPZ bảng dữ liệu(HTML) 93 Page - Analog Devices

Back Button AD7124-8BBCPZ Datasheet HTML 87Page - Analog Devices AD7124-8BBCPZ Datasheet HTML 88Page - Analog Devices AD7124-8BBCPZ Datasheet HTML 89Page - Analog Devices AD7124-8BBCPZ Datasheet HTML 90Page - Analog Devices AD7124-8BBCPZ Datasheet HTML 91Page - Analog Devices AD7124-8BBCPZ Datasheet HTML 92Page - Analog Devices AD7124-8BBCPZ Datasheet HTML 93Page - Analog Devices AD7124-8BBCPZ Datasheet HTML 94Page - Analog Devices AD7124-8BBCPZ Datasheet HTML 95Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 93 / 95 page
background image
Data Sheet
AD7124-8
ON-CHIP REGISTERS
analog.com
Rev. F | 93 of 95
GAIN REGISTERS
RS[5:0] = 1, 1, 0, 0, 0, 1 to 1, 1, 1, 0, 0, 0
Power-On/Reset = 0x5XXXXX
The AD7124-8 has eight gain registers, GAIN_0 to GAIN_7. Each gain register is associated with a setup; GAIN_x is associated with Setup x.
The gain registers are 24-bit registers and hold the full-scale calibration coefficient for the ADC. The AD7124-8 is factory calibrated to a gain of
1. The gain register contains this factory generated value on power-on and after a reset. The gain registers are read/write registers. However,
when writing to the registers, the ADC must be placed in standby mode or idle mode. The default value is automatically overwritten if an internal
or system full-scale calibration is initiated by the user or the full-scale registers are written to.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com