công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M58PR256J bảng dữ liệu(PDF) 96 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M58PR256J
Giải thích chi tiết về linh kiện  256 Mbit or 512 Mbit (x16, Multiple Bank, Multilevel, Burst) 1.8 V supply Flash memories
PDF  114 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M58PR256J bảng dữ liệu(HTML) 96 Page - STMicroelectronics

Back Button M58PR256J Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics M58PR256J Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics M58PR256J Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics M58PR256J Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics M58PR256J Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics M58PR256J Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics M58PR256J Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics M58PR256J Datasheet HTML 99Page - STMicroelectronics M58PR256J Datasheet HTML 100Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 96 / 114 page
background image
Common Flash Interface
M58PR256J, M58PR512J
96/114
1.
The variable P is a pointer which is defined at CFI offset 015h.
2.
Bank Regions. There is one EFA Bank Region.
(P+4A)h = 154h
00h
Bank Region 1 (Erase Block Type 1) Programming Region Information
Bit 0-7: Aligned size of Programming Region in bytes
Bit 8-14: Reserved
Bit 15: Legacy Flash Operation (ignore bit 0-7)
Bit 16-23: Control Mode valid size in bytes
Bit 24-31: Reserved
Bit 32-39: Control Mode invalid size in bytes
Bit 40-46: Reserved
Bit 47: Legacy Flash Operation (ignore bit 16-23 and 32-39)
(P+4B)h = 155h
80h
(P+4C)h = 156h
00h
(P+4D)h = 157h
00h
(P+4E)h = 158h
00h
(P+4F)h = 159h
80h
Table 49.
Extended Flash array bank and erase block region 1 information
Offset(1)
Data
Description



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com