công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TAS5815PWPR bảng dữ liệu(PDF) 73 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TAS5815PWPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  TAS5815 30-W, Digital Input, Stereo, Closed-loop Class-D Audio Amplifier with 96 kHz Enhanced Processing
PDF  123 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TAS5815PWPR bảng dữ liệu(HTML) 73 Page - Texas Instruments

Back Button TAS5815PWPR Datasheet HTML 69Page - Texas Instruments TAS5815PWPR Datasheet HTML 70Page - Texas Instruments TAS5815PWPR Datasheet HTML 71Page - Texas Instruments TAS5815PWPR Datasheet HTML 72Page - Texas Instruments TAS5815PWPR Datasheet HTML 73Page - Texas Instruments TAS5815PWPR Datasheet HTML 74Page - Texas Instruments TAS5815PWPR Datasheet HTML 75Page - Texas Instruments TAS5815PWPR Datasheet HTML 76Page - Texas Instruments TAS5815PWPR Datasheet HTML 77Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 73 / 123 page
background image
8.1.21 AUTO_MUTE_CTRL Register (Offset = 50h) [Reset = 00h]
AUTO_MUTE_CTRL is shown in Figure 8-21 and described in Table 8-23.
Return to the Summary Table.
Auto mute control
Figure 8-21. AUTO_MUTE_CTRL Register
7
6
5
4
3
2
1
0
RESERVED
AM_CTL
AMUTE_CH2
AMUTE_CH1
R/W-0h
R/W-0h
R/W-0h
R/W-0h
Table 8-23. AUTO_MUTE_CTRL Register Field Descriptions
Bit
Field
Type
Reset
Description
7-3
RESERVED
R/W
0h
2
AM_CTL
R/W
0h
0: Auto mute channel 1 and channel 2 independently
1: Auto mute channel 1 and channel 2 only when both channels are
about to be auto muted
1
AMUTE_CH2
R/W
0h
Auto Mute Channel 2
This bit enables or disables auto mute on Channel 2
0: Disable Channel 2 auto mute
1: Enable Channel 2 auto mute
0
AMUTE_CH1
R/W
0h
Auto Mute Channel 1
This bit enables or disables auto mute on Channel 1
0: Disable Channel 1 auto mute
1: Enable Channel 1 auto mute
www.ti.com
TAS5815
SLOSEA8 – DECEMBER 2024
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
73
Product Folder Links: TAS5815



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com