công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TAS5815PWPR bảng dữ liệu(PDF) 60 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TAS5815PWPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  TAS5815 30-W, Digital Input, Stereo, Closed-loop Class-D Audio Amplifier with 96 kHz Enhanced Processing
PDF  123 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TAS5815PWPR bảng dữ liệu(HTML) 60 Page - Texas Instruments

Back Button TAS5815PWPR Datasheet HTML 56Page - Texas Instruments TAS5815PWPR Datasheet HTML 57Page - Texas Instruments TAS5815PWPR Datasheet HTML 58Page - Texas Instruments TAS5815PWPR Datasheet HTML 59Page - Texas Instruments TAS5815PWPR Datasheet HTML 60Page - Texas Instruments TAS5815PWPR Datasheet HTML 61Page - Texas Instruments TAS5815PWPR Datasheet HTML 62Page - Texas Instruments TAS5815PWPR Datasheet HTML 63Page - Texas Instruments TAS5815PWPR Datasheet HTML 64Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 60 / 123 page
background image
8.1.8 I2S_CTRL Register (Offset = 31h) [Reset = 00h]
I2S_CTRL is shown in Figure 8-8 and described in Table 8-10.
Return to the Summary Table.
I2S control 0
Figure 8-8. I2S_CTRL Register
7
6
5
4
3
2
1
0
RESERVED
BCLK_INV
RESERVED
R/W-0h
R/W-0h
R/W-0h
Table 8-10. I2S_CTRL Register Field Descriptions
Bit
Field
Type
Reset
Description
7-6
RESERVED
R/W
0h
5
BCLK_INV
R/W
0h
BCLK Polarity
This bit sets the inverted BCLK mode. In inverted BCLK mode, the
DAC assumes that the LRCLK and DIN edges are aligned to the
rising edge of the BCLK. Normally they are assumed to be aligned to
the falling edge of the BCLK.
0: Normal BCLK mode
1: Inverted BCLK mode
4-0
RESERVED
R/W
0h
TAS5815
SLOSEA8 – DECEMBER 2024
www.ti.com
60
Submit Document Feedback
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: TAS5815



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com