công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TAS5815PWPR bảng dữ liệu(PDF) 63 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TAS5815PWPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  TAS5815 30-W, Digital Input, Stereo, Closed-loop Class-D Audio Amplifier with 96 kHz Enhanced Processing
PDF  123 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TAS5815PWPR bảng dữ liệu(HTML) 63 Page - Texas Instruments

Back Button TAS5815PWPR Datasheet HTML 59Page - Texas Instruments TAS5815PWPR Datasheet HTML 60Page - Texas Instruments TAS5815PWPR Datasheet HTML 61Page - Texas Instruments TAS5815PWPR Datasheet HTML 62Page - Texas Instruments TAS5815PWPR Datasheet HTML 63Page - Texas Instruments TAS5815PWPR Datasheet HTML 64Page - Texas Instruments TAS5815PWPR Datasheet HTML 65Page - Texas Instruments TAS5815PWPR Datasheet HTML 66Page - Texas Instruments TAS5815PWPR Datasheet HTML 67Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 63 / 123 page
background image
8.1.11 SAP_CTRL3 Register (Offset = 35h) [Reset = 11h]
SAP_CTRL3 is shown in Figure 8-11 and described in Table 8-13.
Return to the Summary Table.
I2S control 3
Figure 8-11. SAP_CTRL3 Register
7
6
5
4
3
2
1
0
RESERVED
CH1_DAC
RESERVED
CH2_DAC
R/W-0h
R/W-1h
R/W-0h
R/W-1h
Table 8-13. SAP_CTRL3 Register Field Descriptions
Bit
Field
Type
Reset
Description
7-6
RESERVED
R/W
0h
5-4
CH1_DAC
R/W
1h
Channel 1 DAC Data Path These bits control the channel 1 audio
data path connection.
00: Zero data (mute)
01: Ch1 data
10: Ch2 data
11: Reserved (do not set)
3-2
RESERVED
R/W
0h
1-0
CH2_DAC
R/W
1h
Channel 2 DAC Data Path These bits control the channel 2 audio
data path connection.
00: Zero data (mute)
01: Ch2 data
10: Ch1 data
11: Reserved (do not set)
www.ti.com
TAS5815
SLOSEA8 – DECEMBER 2024
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
63
Product Folder Links: TAS5815



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com