công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KIT-7800-RK-L bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - Arista Networks, Inc

tên linh kiện KIT-7800-RK-L
Giải thích chi tiết về linh kiện  7800R3 Series Data Center Switch Router
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ARISTA [Arista Networks, Inc]
Trang chủ  https://www.arista.com/en/
Logo ARISTA - Arista Networks, Inc

KIT-7800-RK-L bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - Arista Networks, Inc

Back Button KIT-7800-RK-L Datasheet HTML 17Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK-L Datasheet HTML 18Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK-L Datasheet HTML 19Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK-L Datasheet HTML 20Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK-L Datasheet HTML 21Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK-L Datasheet HTML 22Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK-L Datasheet HTML 23Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK-L Datasheet HTML 24Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK-L Datasheet HTML 25Page - Arista Networks, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 25 page
background image
Optional Components and Spares
PWR-D1-3041-AC-BLUE
Arista PSU, ATS, 1RU, AC, 3KW, BLUE
PWR-D2-3041-DC-BLUE
Arista PSU, DUAL INPUT, 1RU, DC, 3KW, BLUE
PWR-D4-3041-AC-BLUE
Arista PSU, ATS-HVAC-HVDC, 1RU, AC, 3KW, BLUE (Worldwide with 277VAC/380VDC support)
FAN-7802-H
Spare high speed fan module for Arista 7800 Series (front-to-rear airflow)
DCS-7800-SCVR
Blank cover for 7800 supervisor slot
DCS-7800-PCVR
Blank cover for 7800 power supply slot
DCS-7800-LCVR
Blank cover for 7800 line card slot
KIT-7804
Spare accessory kit for Arista 7804. 4 post mount. (12x SAF-D-C20, 4m)
KIT-7808
Spare accessory kit for Arista 7808. 4 post mount. (16x SAF-D-C20, 4m)
KIT-7812
Spare accessory kit for Arista 7812. 4 post mount. (20x SAF-D-C20, 4m)
KIT-7816
Spare accessory kit for Arista 7816 4 post mount. (24x SAF-D-C20, 4m)
KIT-7816L
Spare accessory kit for Arista 7816L 4 post mount. (24x SAF-D-C20, 4m)
KIT-7800-RK
Spare 4 post mounting kit for Arista 7800 series (Standard Depth [23.9 to 33.65 in / 60.6 to 85.5 cm])
KIT-7800-RK-L
Spare 4 post mounting kit for Arista 7800 series (Extended Depth [32.37 to 42.12 in / 82.3 to 107 cm])
CAB-AC-20A-SG-C20-1M
Power cord, SAF-D-GRID to C20 (1m)
CAB-AC-20A-SG-C20-2M
Power cord, SAF-D-GRID to C20 (2m)
CAB-AC-20A-SG-C20-3M
Power cord, SAF-D-GRID to C20 (3m)
CAB-AC-20A-SG-C20-4M
Power cord, SAF-D-GRID to C20 (4m)
7800R3 Series | Ordering Information



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com