công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KIT-7800-RK bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Arista Networks, Inc

tên linh kiện KIT-7800-RK
Giải thích chi tiết về linh kiện  7800R3 Series Data Center Switch Router
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ARISTA [Arista Networks, Inc]
Trang chủ  https://www.arista.com/en/
Logo ARISTA - Arista Networks, Inc

KIT-7800-RK bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Arista Networks, Inc

Back Button KIT-7800-RK Datasheet HTML 14Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 15Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 16Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 17Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 18Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 19Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 20Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 21Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 22Page - Arista Networks, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 25 page
background image
7800R3 Series | Optics
Supported Optics and Cables 1
40GbE
40G QSFP ports
10GBASE-CR
QSFP+ to 4xSFP+: 0.5m-5m lengths
40GBASE-CR4
QSFP+ to QSFP+: 0.5m-5m lengths
40GBASE-AOC
3m to 100m lengths
40GBASE-UNIV
150m OM3 / 150m OM4, 500m SM
40GBASE-SRBD
100m OM3 /150m OM4 Duplex MMF
40GBASE-SR4
100m OM3 /150m OM4 Parallel MMF
40GBASE-XSR4
300m OM3 /400m OM4 Parallel MMF
40GBASE-PLRL4
1km (1km 4x10G LR/LRL)
40GBASE-PLR4
10km (10km 4x10G LR/LRL)
40GBASE-LRL4
1km Duplex SM
40GBASE-LR4
10km Duplex SM
40GBASE-ER4
40km Duplex SM
100GbE
100G QSFP ports
100GBASE-SR4
70m OM3 / 100m OM4 Parallel MMF
100GBASE-XSR4
150m OM3 / 300m OM4 Parallel MMF
100GBASE-SWDM4
70m OM3 / 100m OM4 Duplex MMF
100GBASE-SRBD
70m OM3 / 100m OM4 Duplex MMF
100GBASE-LR
10km Duplex SM
100GBASE-LR4
10km Duplex SM
100GBASE-LRL4
2km Duplex SM
100GBASE-XCWDM4
10km Duplex SM
100GBASE-CWDM4
2km Duplex SM
100GBASE-FR
2km Duplex SM
100GBASE-DR
500m Duplex SM
100GBASE-PSM4
500m Parallel SM
100GBASE-AOC
1m to 30m lengths
100GBASE-ERL4
40km Duplex SM
100GBASE-CR4
QSFP to QSFP: 1m to 5m lengths
50GBASE-CR2
QSFP to 2xQSFP: 1m to 5m lengths
25GBASE-CR
QSFP to SFP25: 1m to 5m lengths
Supported Optics and Cables 1
10GbE
SFP+ ports
10GBASE-CR
SFP+ to SFP+: 0.5m-5m lengths
10GBASE-AOC
SFP+ to SFP+: 3m-30m lengths
10GBASE-SRL
100m OM3 /150m OM4 Duplex MMF
10GBASE-SR
300m OM3 / 400m OM4 Duplex MMF
10GBASE-LRL
1km Duplex SM
10GBASE-LR
10km Duplex SM
10GBASE-ER
40km Duplex SM
10GBASE-ZR
80km Duplex SM
10GBASE-T
Up to 30m over Cat6a
10GBASE-DWDM
80km Duplex SM
1GbE SX/LX/TX
550m / 10km / 100m
25GbE
25G SFP Ports
25GBASE-CR
SFP25 to SFP25: 1m-5m lengths
25GBASE-AOC
SFP+ to SFP+: 3m-30m lengths
25GBASE-MR-XSR
25G: 200m OM3 / 300m OM4 Duplex MMF
10G: 300m OM3 / 400m OM4 Duplex MMF
25GBASE-MR-SR
25G: 70m OM3 / 100m OM4 Duplex MMF
10G: 300m OM3 / 400m OM4 Duplex MMF
25GBASE-SR
70m OM3 / 100m OM4 Duplex MMF
25GBASE-LR
10km Duplex SM
25GBASE-MR-LR
10km Duplex SM
1. For a complete list of transceivers, please refer to the Transceiver Datasheet and check EOS release notes for support
2. Requires OSFP / QSFP-DD port to be configured for 200G, 8 x 25G NRZ lanes. Allows interop with 100G QSFP and 25G SFP ports



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com