công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KIT-7800-RK bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Arista Networks, Inc

tên linh kiện KIT-7800-RK
Giải thích chi tiết về linh kiện  7800R3 Series Data Center Switch Router
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ARISTA [Arista Networks, Inc]
Trang chủ  https://www.arista.com/en/
Logo ARISTA - Arista Networks, Inc

KIT-7800-RK bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Arista Networks, Inc

Back Button KIT-7800-RK Datasheet HTML 12Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 13Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 14Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 15Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 16Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 17Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 18Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 19Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 20Page - Arista Networks, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 25 page
background image
7800R3 Series | Physical Characteristics
Environmental Characteristics
Operating Temperature
0 to 40˚C (32 to 104˚F)
Storage Temperature
-40 to 70˚C (-40 to 158˚F)
Relative Humidity
5 to 90%
Operating Altitude
0 to 10,000 ft, (0-3,000m)
Standards Compliance
EMC
FCC Class A, ICES-003, EN 55032, EN IEC
61000-3-2:2019, EN 61000-3-3
Immunity
EN 55035
EN 300 386
Safety
EN 62368-1:2014 + A11:2017
IEC 62368-1:2014
Certifications
BSMI (Taiwan)
CE (European Union)
KCC (South Korea)
NRTL (North America)
RCM (Australia/New Zealand)
UKCA (United Kingdom)
VCCI (Japan)
European
Union
Directives
2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive
2012/19/EU WEEE Directive
2011/65/EU RoHS Directive
2015/863/EU Commission Delegated
Directive
Further
Information
Product Certification Portal



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com