công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KIT-7800-RK bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Arista Networks, Inc

tên linh kiện KIT-7800-RK
Giải thích chi tiết về linh kiện  7800R3 Series Data Center Switch Router
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ARISTA [Arista Networks, Inc]
Trang chủ  https://www.arista.com/en/
Logo ARISTA - Arista Networks, Inc

KIT-7800-RK bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Arista Networks, Inc

Back Button KIT-7800-RK Datasheet HTML 11Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 12Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 13Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 14Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 15Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 16Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 17Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 18Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 19Page - Arista Networks, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 25 page
background image
7800R3 Series |Technical Specifications
Linecard
Resources *
7800R3 Series
7800R3K Series
Profile
L3
Balanced
L3-XL
L3-XXL
L3-XXXL
Balanced-XL
ARP Entries
88k
80k
112k
112k
80k
96k
MAC Addresses
224k
224k
256k
192k
384k
256k
IPv4 Unicast Routes
1450k
800k
2250k
2850k
3950k
1850k
Additional IPv4 Unicast
Routes with FlexRoute
+ 1,792k
+ 1,792k
+ 2,048k
+ 1,536k
+ 3,072k
+ 2,048k
IPv6 Unicast Routes
433-483k
250-267k
683-750k
833-950k
1100-1317k
567-617k
Multicast Routes
128k
128k
128k
128k
128k
128k
TCAM ACL Entries
(Per chip)
24k
24k
24k
24k
24k
24k
Traffic Policy ACL IPv4
Prefixes
30k
30k
430k
296k
30k
430k
Traffic Policy ACL IPv6
Prefixes
10k
10k
150k
100k
10k
150k
ECMP
512-Way
512-Way
512-Way
512-Way
512-Way
512-Way
Maximum values dependent on shared resources in some cases
Supervisor Module
DCS-7800-SUP
DCS-7800-SUP1A
DCS-7800-SUP1S
DCS-7816-SUP
DCS-7816-SUP1S
Processor
1.9 GHz, Six-Core x86
64-bit
2.0 GHz, Eight-Core x86
64-bit
System Memory
64 GB
64 GB
Flash Storage Memory
4 GB
4 GB
RS-232 Serial Ports
1
1
Management Ports
1 (RJ-45) + 1 (SFP 1G)
1 (RJ-45) + 1 (SFP 1G)
USB 2.0 Interface
2
2
SSD Storage
256 GB
256 GB
Default Secure Boot
S Model
S Model
Size (WxHxD)
9.0 " x 2.1" x 17.25"
(22.8 x 5.3 x 43.8 cm)
9.0 " x 2.1" x 17.25"
(22.8 x 5.3 x 43.8 cm)
Weight
6.3 lbs (2.9 kg)
6.3 lbs (2.9 kg)
Typical (Max) Power *
61 W (72 W)
71 W (78 W)
Chassis Support
DCS-7808, DCS-7804
DCS-7816L, DCS-7816, DCS-7812



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com