công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA9141 bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TDA9141
Giải thích chi tiết về linh kiện  PAL/NTSC/SECAM decoder/sync processor
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA9141 bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - NXP Semiconductors

Back Button TDA9141 Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors TDA9141 Datasheet HTML 18Page - NXP Semiconductors TDA9141 Datasheet HTML 19Page - NXP Semiconductors TDA9141 Datasheet HTML 20Page - NXP Semiconductors TDA9141 Datasheet HTML 21Page - NXP Semiconductors TDA9141 Datasheet HTML 22Page - NXP Semiconductors TDA9141 Datasheet HTML 23Page - NXP Semiconductors TDA9141 Datasheet HTML 24Page - NXP Semiconductors TDA9141 Datasheet HTML 25Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 25 page
background image
December 1992
24
Philips Semiconductors
Product specification
PAL/NTSC/SECAM decoder/sync processor
TDA9141
PACKAGE OUTLINE
UNIT
b1
cE
e
MH
L
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
EIAJ
mm
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
SOT232-1
92-11-17
95-02-04
b
max.
w
M E
e 1
1.3
0.8
0.53
0.40
0.32
0.23
29.4
28.5
9.1
8.7
3.2
2.8
0.18
1.778
10.16
10.7
10.2
12.2
10.5
1.6
4.7
0.51
3.8
MH
c
(e )
1
ME
A
L
A1
w M
b1
e
D
A2
Z
32
1
17
16
b
E
pin 1 index
0
5
10 mm
scale
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.25 mm maximum per side are not included.
(1)
(1)
D
(1)
Z
A
max.
12
A
min.
A
max.
SDIP32: plastic shrink dual in-line package; 32 leads (400 mil)
SOT232-1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com