công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA9141 bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TDA9141
Giải thích chi tiết về linh kiện  PAL/NTSC/SECAM decoder/sync processor
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA9141 bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - NXP Semiconductors

Back Button TDA9141 Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors TDA9141 Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors TDA9141 Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors TDA9141 Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors TDA9141 Datasheet HTML 18Page - NXP Semiconductors TDA9141 Datasheet HTML 19Page - NXP Semiconductors TDA9141 Datasheet HTML 20Page - NXP Semiconductors TDA9141 Datasheet HTML 21Page - NXP Semiconductors TDA9141 Datasheet HTML 22Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 25 page
background image
December 1992
18
Philips Semiconductors
Product specification
PAL/NTSC/SECAM decoder/sync processor
TDA9141
Vres(p-p)
7.8 to 9.4 MHz residue
(peak-to-peak value)
−−
30
mV
fpole
pole frequency of de-emphasis
77
85
93
kHz
ratio of pole and zero frequency
3
Vcal
calibration voltage
345V
NL
non linearity
−−
3%
Filters
TUNING
Vtune
tuning voltage
1.5
3.0
6.0
V
LUMINANCE DELAY
td
delay time
PAL/NTSC
480
ns
SECAM
480
ns
B/W
220
ns
CHROMINANCE TRAP
fO
notch frequency
fSC = 3.6 MHz
3.53
3.58
3.63
MHz
fSC = 4.4 MHz
4.37
4.43
4.49
MHz
SECAM
4.23
4.29
4.35
MHz
YC mode; not active
B
bandwidth at
−3 dB
fSC = 3.6 MHz
2.5
MHz
fSC = 4.4 MHz
3.1
MHz
SECAM
3.0
MHz
SUPP
subcarrier suppression
26
−−
dB
CHROMINANCE BANDPASS
fres
resonant frequency
fSC = 3.6 MHz
3.58
MHz
fSC = 4.4 MHz
4.43
MHz
B
bandwidth at
−3 dB
fSC = 3.6 MHz
1.4
MHz
fSC = 4.4 MHz
1.7
MHz
CLOCHE FILTER
fres
resonant frequency
SECAM
4.26
4.29
4.31
MHz
B
bandwidth at
−3 dB
SECAM
241
268
295
kHz
Sync input
VIDEO INPUT
V26
sync pulse amplitude
Y/CVBS input
50
300
600
mV
slicing level
50
%
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com