công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA9141 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TDA9141
Giải thích chi tiết về linh kiện  PAL/NTSC/SECAM decoder/sync processor
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA9141 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  TDA9141 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors TDA9141 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors TDA9141 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors TDA9141 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors TDA9141 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors TDA9141 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TDA9141 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TDA9141 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TDA9141 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 25 page
background image
December 1992
5
Philips Semiconductors
Product specification
PAL/NTSC/SECAM decoder/sync processor
TDA9141
Fig.2 Pin configuration.
PINNING
SYMBOL
PIN
DESCRIPTION
−(R−Y)
1
chrominance output
−(B−Y)
2
chrominance output
Uin
3
chrominance U input
Vin
4
chrominance voltage input
SCL
5
serial clock input
SDA
6
serial data input/output
VCC
7
positive supply input
DEC
8
digital supply decoupling
DGND
9
digital ground
SC
10
sandcastle output
VA
11
vertical acquisition
synchronization pulse
Yout
12
luminance output
Vout
13
chrominance V output
Uout
14
chrominance U output
I/O PORT
15
input/output port
O PORT/LLC 16
output port/line-locked clock
output
CLP/HA
17
clamping pulse/HA
synchronization pulse
input/output
F
18
fast switch select input
B
19
BLUE input
G
20
GREEN input
R
21
RED input
ADDR
(CVBS)
22
I2C-bus address input (CVBS
output)
Fscomb
23
comb filter status input/output
HPLL
24
horizontal PLL filter
C
25
chrominance input
Y/CVBS
26
luminance/CVBS input
AGND
27
analog ground
FILTref
28
filter reference decoupling
CPLL
29
colour PLL filter
XTAL
30
reference crystal input
XTAL2
31
second crystal input
SECref
32
SECAM reference decoupling



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com