công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XPL bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Cree LED

tên linh kiện XPL
Giải thích chi tiết về linh kiện  XLamp® XP-L LEDs
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CREELED [Cree LED]
Trang chủ  https://www.cree-led.com/
Logo CREELED - Cree LED

XPL bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Cree LED

Back Button XPL Datasheet HTML 7Page - Cree LED XPL Datasheet HTML 8Page - Cree LED XPL Datasheet HTML 9Page - Cree LED XPL Datasheet HTML 10Page - Cree LED XPL Datasheet HTML 11Page - Cree LED XPL Datasheet HTML 12Page - Cree LED XPL Datasheet HTML 13Page - Cree LED XPL Datasheet HTML 14Page - Cree LED XPL Datasheet HTML 15Page - Cree LED Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 43 page
background image
XLAMP® XP-L LED
© 2014-2024 Cree LED. The information in this document is subject to change without notice. Cree®, the Cree logo, XLamp®, and the Cree LED logo are
registered trademarks of Cree LED. UL® and the UL logo are registered trademarks of UL LLC. Other trademarks, product, and company names are the
property of their respective owners and do not imply specific product and/or vendor endorsement, sponsorship or association.
CLD-DS97
REV 13
11
RELATIVE SPECTRAL POWER DISTRIBUTION
RELATIVE FLUX VS. JUNCTION TEMPERATURE (I
F = 1050 mA)
Relative Spectral Power
0%
20%
40%
60%
80%
100%
380
430
480
530
580
630
680
730
780
Wavelength (nm)
5000 K - 8300 K CCT
2600 K - 3700 K CCT
Relative Flux Output vs. Junction Temperature
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
25
50
75
100
125
150
Junction Temperature (ºC)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com