công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DSP56364P bảng dữ liệu(PDF) 92 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện DSP56364P
Giải thích chi tiết về linh kiện  24-Bit Audio Digital Signal Processor
PDF  148 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

DSP56364P bảng dữ liệu(HTML) 92 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button DSP56364P Datasheet HTML 88Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 89Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 90Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 91Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 92Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 93Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 94Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 95Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 96Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 92 / 148 page
background image
DSP56364 Technical Data, Rev. 4.1
A-8
Freescale Semiconductor
1.30V
23.157p
372.250p
18.302p
1.40V
27.297p
404.143p
22.221p
1.50V
31.436p
436.027p
26.139p
1.60V
35.576p
467.910p
30.057p
1.70V
39.715p
499.805p
33.974p
1.80V
43.855p
531.722p
37.892p
1.90V
47.995p
563.675p
41.810p
2.10V
56.277p
627.761p
49.646p
2.20V
60.418p
659.933p
53.564p
2.30V
64.561p
692.106p
57.482p
2.40V
68.706p
723.142p
61.400p
2.50V
72.847p
751.973p
65.319p
2.60V
76.869p
780.264p
69.237p
2.70V
80.074p
808.442p
73.156p
2.80V
82.499p
835.513p
77.065p
2.90V
84.837p
860.391p
80.794p
3.10V
89.018p
1.265n
86.195p
3.20V
89.573p
1.305n
88.344p
3.30V
103.108p
1.593n
90.478p
|
[POWER_clamp]
|
|Voltage
I(typ)
I(min)
I(max)
|
3.30V
-33.685p -340.944n
-20.906p
3.40V
-72.583p
-3.576u
-25.110p
3.50V
-964.564p
-33.637u
-29.748p
3.60V
-20.874n -295.354u
-34.610p
3.70V
-432.304n
-2.883m
-43.910p
3.80V
-8.033u
-14.319m -258.649p
3.90V
-85.877u
-37.029m
-8.593n
4.10V
-2.254m -106.839m
-9.999u
4.20V
-16.024m -146.891m -147.930u
4.30V
-55.636m -188.327m -845.181u
4.40V
-116.756m -230.618m
-2.370m
4.50V
-187.395m -273.482m
-6.612m
4.60V
-262.067m -316.758m
-33.199m
4.70V
-338.839m -360.342m
-95.231m
4.80V
-416.878m -404.164m -175.533m
4.90V
-495.760m -448.177m -262.384m
5.10V
-655.171m -536.642m -443.730m
5.20V
-735.446m -581.048m -536.295m
5.30V
-815.997m -625.548m -629.587m
5.40V
-896.773m -670.127m -723.409m
5.50V
-977.735m -714.777m -817.634m
5.60V
-1.059 -759.489m -912.174m
5.70V
-1.140 -804.256m
-1.007
5.80V
-1.221 -849.071m
-1.102
5.90V
-1.303 -893.931m
-1.197
6.10V
-1.466 -983.765m
-1.388
6.20V
-1.548
-1.029
-1.483
6.30V
-1.630
-1.074
-1.579
6.40V
-1.711
-1.119
-1.675
6.50V
-1.793
-1.164
-1.771
6.60V
-1.875
-1.209
-1.867



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com