công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DSP56364P bảng dữ liệu(PDF) 68 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện DSP56364P
Giải thích chi tiết về linh kiện  24-Bit Audio Digital Signal Processor
PDF  148 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

DSP56364P bảng dữ liệu(HTML) 68 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button DSP56364P Datasheet HTML 64Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 65Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 66Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 67Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 68Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 69Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 70Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 71Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 72Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 68 / 148 page
background image
GPIO Timing
DSP56364 Technical Data, Rev. 4.1
3-52
Freescale Semiconductor
Figure 3-26 ESAI HCKR Timing
3.14
GPIO Timing
Table 3-21 GPIO Timing
No.
Characteristics1
1 V
CC = 3.3 V ± 0.16 V; TJ = 0°C to +105°C, CL = 50 pF
Expression
Min
Max
Unit
4902
2 Valid only when PLL enabled with multiplication factor equal to one.
EXTAL edge to GPIO out valid (GPIO out delay time)
—
32.8
ns
491
EXTAL edge to GPIO out not valid (GPIO out hold time)
4.8
—
ns
492
GPIO In valid to EXTAL edge (GPIO in set-up time)
10.2
—
ns
493
EXTAL edge to GPIO in not valid (GPIO in hold time)
1.8
—
ns
4942
Fetch to EXTAL edge before GPIO change
6.75
× T
C-1.8
65.7
—
ns
495
GPIO out rise time
—
—
13
ns
496
GPIO out fall time
—
—
13
ns
HCKR
SCKR (output)
465
463



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com